công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CLM2D-GCC_BCC bảng dữ liệu (PDF) - Cree LED

CLM2D-GCC_BCC Datasheet PDF - Cree LED
tên linh kiện CLM2D-GCC_BCC
tải về  CLM2D-GCC_BCC tải về
kích thước tập tin   692.72 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  CREELED [Cree LED]
Trang chủ  https://www.cree-led.com/
Logo CREELED - Cree LED
Giải thích chi tiết về linh kiện CLM2D-GCC/BCC: PLCC4 Green & Blue SMD LEDs

CLM2D-GCC_BCC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CLM2D-GCC_BCC Datasheet PDF - Cree LED

tên linh kiện CLM2D-GCC_BCC
tải về  CLM2D-GCC_BCC Click to download

kích thước tập tin   692.72 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  CREELED [Cree LED]
Trang chủ  https://www.cree-led.com/
Logo CREELED - Cree LED
Giải thích chi tiết về linh kiện CLM2D-GCC/BCC: PLCC4 Green & Blue SMD LEDs

CLM2D-GCC_BCC bảng dữ liệu (HTML) - Cree LED


CLM2D-GCC_BCC Thông tin chi tiết sản phẩm

APPLICATIONS
• Channel Letter
• Architectural Lighting

FEATURES
• Size (mm): 3.2 x 2.8
• Color and Typical Dominant
Wavelength:
Green (520-535nm)
Blue (465-475nm)
• Moisture Sensitivity Level: 5a
• Lead - Free
• RoHS Compliant
• Untinted Diffused Lens




Số phần tương tự - CLM2D-GCC_BCC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CLM2D-GCC-CB0F0793 CREE-CLM2D-GCC-CB0F0793 Datasheet
1Mb / 10P
Cree짰 PLCC4 1 in 1 SMD LED
CLM2D-GCC-CC0F0783 CREE-CLM2D-GCC-CC0F0783 Datasheet
1Mb / 10P
Cree짰 PLCC4 1 in 1 SMD LED
CLM2D-GCC-CC0F0793 CREE-CLM2D-GCC-CC0F0793 Datasheet
1Mb / 10P
Cree짰 PLCC4 1 in 1 SMD LED
More results


Mô tả tương tự - CLM2D-GCC_BCC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
ZMDKBBA45W SUNLED-ZMDKBBA45W Datasheet
243Kb / 5P
3.5x2.8mm PLCC4 SMD LED
ZMDKVG45W SUNLED-ZMDKVG45W Datasheet
238Kb / 5P
3.5x2.8mm PLCC4 SMD LED
logo
Marktech Corporate
CLA2A MARKTECH-CLA2A Datasheet
720Kb / 10P
PLCC4 SMD LED
logo
OptoSupply Internationa...
OSW54LS3C1A OPTOSUPPLY-OSW54LS3C1A Datasheet
110Kb / 1P
High Luminous PLCC4 Power Top SMD LEDs
OSW543S3C1A OPTOSUPPLY-OSW543S3C1A Datasheet
115Kb / 2P
High Luminous PLCC4 Power Top SMD LEDs
logo
Marktech Corporate
CLA2A MARKTECH-CLA2A_15 Datasheet
720Kb / 10P
PLCC4 SMD LED
logo
Cree, Inc
CLA1BWKWMKW CREE-CLA1BWKWMKW Datasheet
723Kb / 14P
PLCC4 SMD LED
CLA2A-WKW CREE-CLA2A-WKW Datasheet
649Kb / 10P
PLCC4 SMD LED
logo
Bivar, Inc.
SMTL4-RGB BIVAR-SMTL4-RGB Datasheet
768Kb / 5P
PLCC4 SMD Top View Package LED SMTL4-RGB, RED/GREEN/BLUE
Revision A 02/16
SMTL4-SRGB BIVAR-SMTL4-SRGB Datasheet
747Kb / 5P
PLCC4 SMD Top View Package LED SMTL4-SRGB, RED/GREEN/BLUE
Revision A 02/16
More results




Giới thiệu về Cree LED


Cree LED is a product line of LED lighting products offered by Cree, Inc., a semiconductor company based in Durham, North Carolina. Cree LED lighting products include bulbs, fixtures, and chips, which are used in a variety of applications, including residential, commercial, and industrial lighting.

Cree LED lighting products are known for their high quality, energy efficiency, and long lifespan. The company's LED bulbs are designed to last up to 25 times longer than traditional incandescent bulbs, while using up to 85% less energy. Cree LED fixtures offer a range of options for different applications, including indoor and outdoor lighting, and are known for their high efficiency, superior light quality, and long lifespan.

In addition to its LED lighting products, Cree also offers a range of wide bandgap semiconductors, including silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) devices, as well as power electronics products, that are used in a variety of applications, including automotive, aerospace, and defense. Cree is committed to developing new and innovative products that meet the evolving needs of its customers, and has received numerous awards for its technology and innovation.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com