công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NMNFBW-9 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

NMNFBW-9 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện NMNFBW-9
tải về  NMNFBW-9 tải về
kích thước tập tin   66.09 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện LP,N-MALE TO N-FEMALE BULKHEAD 0-6GHz

NMNFBW-9 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NMNFBW-9 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện NMNFBW-9
tải về  NMNFBW-9 Click to download

kích thước tập tin   66.09 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện LP,N-MALE TO N-FEMALE BULKHEAD 0-6GHz

NMNFBW-9 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


NMNFBW-9 Thông tin chi tiết sản phẩm

ELECTRICAL:
IMPEDANCE: 50 OHMS
FREQUENCY RANGE: 0 - 6GHz
VSWR: 1:1.2 MAX (0-6GHz)
INSERTION LOSS: 0.6 dB MAX (0-6GHz)
GAS TUBE BREAKDOWN VOLTAGE: 180V + 20%
MISCELLANEOUS:
COMPONENTS SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN
ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATIONS PKG-00064.
ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
REGULATORY COMPLIANCE:
CE2011/65/EU(RoHS DIRECTIVE)




Số phần tương tự - NMNFBW-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
NMNFB-2 L-COM-NMNFB-2 Datasheet
89Kb / 2P
N-Male to N-Female Bulkhead 0-3 GHz Coaxial Lightning Protector
NMNFB-3 L-COM-NMNFB-3 Datasheet
89Kb / 2P
N-Male to N-Female Bulkhead 0-3 GHz Coaxial Lightning Protector
NMNFB-6 L-COM-NMNFB-6 Datasheet
89Kb / 2P
N-Male to N-Female Bulkhead 0-3 GHz Coaxial Lightning Protector
NMNFB-9 L-COM-NMNFB-9 Datasheet
89Kb / 2P
N-Male to N-Female Bulkhead 0-3 GHz Coaxial Lightning Protector
More results


Mô tả tương tự - NMNFBW-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE34161 PASTERNACK-PE34161 Datasheet
98Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY PE-SR405AL N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE34198 PASTERNACK-PE34198 Datasheet
285Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY RG316-DS N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE34161LF PASTERNACK-PE34161LF Datasheet
98Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY PE-SR405AL N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE3488 PASTERNACK-PE3488 Datasheet
284Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY PE-SR402FL N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE3993LF PASTERNACK-PE3993LF Datasheet
109Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY PE-SR401AL N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE9551 PASTERNACK-PE9551 Datasheet
357Kb / 4P
Bulkhead SMA Female to N Male Adapter
PE9595 PASTERNACK-PE9595 Datasheet
359Kb / 4P
N Male to N Female Bulkhead Adapter
PE3830LF PASTERNACK-PE3830LF Datasheet
293Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE34201LF PASTERNACK-PE34201LF Datasheet
294Kb / 1P
CABLE ASSEMBLY, RG178B/U, N MALE TO N FEMALE BULKHEAD
PE3193-18 PASTERNACK-PE3193-18 Datasheet
374Kb / 4P
SMA Male to N Female Bulkhead Cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com