công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1831963 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1831963 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1831963
tải về  1831963 tải về
kích thước tập tin   301.08 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PC 35 HC/ 4-GF-15,00 BK - PCB header

1831963 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1831963 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1831963
tải về  1831963 Click to download

kích thước tập tin   301.08 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PC 35 HC/ 4-GF-15,00 BK - PCB header

1831963 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1831963 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 35 mm2, color: black, nominal current: 125 A, rated voltage
(III/2): 1000 V, contact surface: Silver, contact connection type: Pin, number of potentials: 4,
number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: PC 35 HC/..
-GF, pitch: 15 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 4.6 mm,
number of solder pins per potential: 3, plug-in system: COMBICON PC 35, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Screw locking mechanism, mounting: Threaded flange, type of
packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Double flange for space-optimized screw connection on the housing panel and with the connector




Số phần tương tự - 1831963

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1831989 PHOENIX-1831989 Datasheet
50Kb / 2P
MC 0,5/12-G-2,5-THTGN AUSN P26
More results


Mô tả tương tự - 1831963

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1762741 PHOENIX-1762741 Datasheet
120Kb / 3P
PC 35 HC/ 2-GF-15,00
1762754 PHOENIX-1762754 Datasheet
111Kb / 3P
PC 35 HC/ 3-GF-15,00
1762767 PHOENIX-1762767 Datasheet
111Kb / 3P
PC 35 HC/ 4-GF-15,00
1762770 PHOENIX-1762770 Datasheet
111Kb / 3P
PC 35 HC/ 5-GF-15,00
1762783 PHOENIX-1762783 Datasheet
111Kb / 3P
PC 35 HC/ 6-GF-15,00
1762796 PHOENIX-1762796 Datasheet
96Kb / 3P
PCV 35 HC/ 2-GF-15,00
1762806 PHOENIX-1762806 Datasheet
96Kb / 3P
PCV 35 HC/ 3-GF-15,00
1762819 PHOENIX-1762819 Datasheet
100Kb / 3P
PCV 35 HC/ 4-GF-15,00
1762835 PHOENIX-1762835 Datasheet
96Kb / 3P
PCV 35 HC/ 6-GF-15,00
1762851 PHOENIX-1762851 Datasheet
84Kb / 5P
Printed-circuit board connector - PC 35 HC/ 4-GF-SH-15,00
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com