công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOCQP28100001 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

AOCQP28100001 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện AOCQP28100001
tải về  AOCQP28100001 tải về
kích thước tập tin   777.55 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCQP28100001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AOCQP28100001 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện AOCQP28100001
tải về  AOCQP28100001 Click to download

kích thước tập tin   777.55 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCQP28100001 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


AOCQP28100001 Thông tin chi tiết sản phẩm

Active Optical Cables Technical Data Sheet
AOCQP28100-001 REV 1
Click the following link (or enter part number in “SEARCH” on website) to obtain additional part information including price, inventory and
certifications: Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, MSA Compatible AOCQP28100-001
AOCQP28100-001
Features
• Full-Duplex 4 channel parallel active optical cable, supporting 100 Gbps links
• Up to 28 Gbps Data rate per channel
• Maximum link length of 10m available
• High Reliability 850 nm VCSEL technology
• Electrical interface compliant to SFF-8636 MSA
• Case Operating temperature range: 0°C to 70°C
• Power dissipation < 2.5W per cable end
Applications
• 100G Ethernet Data Center Intra-Rack and Inter-Rack
links
• Infiniband QDR
• HPC Interconnections

Description
The AOCQP28100-001 is an active optical cable designed for use in 100Gigabit Ethernet links. They are electrically compliant
and mechanically compliant with the QSFP28 MSA. The AOCQP28100-001 allows for greater link length than direct attach
cables, with a lower total power consumption than transceiver solutions.




Số phần tương tự - AOCQP28100001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
AOCQP28100001AR L-COM-AOCQP28100001AR Datasheet
777Kb / 7P
Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, Arista® Compatible
REV 1
AOCQP28100001CS L-COM-AOCQP28100001CS Datasheet
777Kb / 7P
Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, Cisco® Compatible
REV 1
AOCQP28100001JN L-COM-AOCQP28100001JN Datasheet
778Kb / 7P
Active Optical Cable QSFP28 100Gbps, 1m, Juniper® Compatible
REV 1
More results


Mô tả tương tự - AOCQP28100001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATGBICS by Approved Tec...
AOC-Q-Q-100G-1M-C ATGBICS-AOC-Q-Q-100G-1M-C Datasheet
637Kb / 10P
AOC-Q-Q-100G-1M Arista Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
AOC-QSFP28-100G-15M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-15M-C Datasheet
637Kb / 10P
AOC-QSFP28-100G-15M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (15m)
AOC-QSFP28-100G-1M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-1M-C Datasheet
637Kb / 10P
AOC-QSFP28-100G-1M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
AOC-QSFP28-100G-20M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-20M-C Datasheet
637Kb / 10P
AOC-QSFP28-100G-20M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (20m)
JNP-QSFP28-OAC-15M-C ATGBICS-JNP-QSFP28-OAC-15M-C Datasheet
638Kb / 10P
JNP-QSFP28-OAC-15M Juniper Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (15m)
JNP-QSFP28-OAC-1M-C ATGBICS-JNP-QSFP28-OAC-1M-C Datasheet
637Kb / 10P
JNP-QSFP28-OAC-1M Juniper Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
MFA1A00-C001-C ATGBICS-MFA1A00-C001-C Datasheet
647Kb / 10P
MFA1A00-C001 NVIDIA Mellanox Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
MFA1A00-E001-C ATGBICS-MFA1A00-E001-C Datasheet
636Kb / 10P
MFA1A00-E001 NVIDIA Mellanox Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 InfiniBand EDR (1m)
QSFP-100G-AOC1M-C ATGBICS-QSFP-100G-AOC1M-C Datasheet
636Kb / 10P
QSFP-100G-AOC1M Cisco Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (1m)
logo
TE Connectivity Ltd
2368650 TEC-2368650 Datasheet
279Kb / 4P
100G QSFP28 Active Optical Cable
23 AUGUST 2022 Rev B
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com