công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1242827 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1242827 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1242827
tải về  1242827 tải về
kích thước tập tin   453.63 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-17P1N8A9K03SX - Coupler connector

1242827 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1242827 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1242827
tải về  1242827 Click to download

kích thước tập tin   453.63 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-17P1N8A9K03SX - Coupler connector

1242827 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1242827 Thông tin chi tiết sản phẩm

Coupler connector, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number of positions:
17, contact connection type: Pin, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range:
5 mm ... 9.2 mm, number of positions: 17, connection method: Crimp connection, series: ST,
Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Your advantages
• Reduced size: ideal for compact devices
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible use: reliably connect various cable diameters




Số phần tương tự - 1242827

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1242824 PHOENIX-1242824 Datasheet
178Kb / 4P
ST-E2015151X - Flat nut
More results


Mô tả tương tự - 1242827

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1618706 PHOENIX-1618706 Datasheet
469Kb / 12P
ST-6EP1N8A9K04S - Coupler connector
1618714 PHOENIX-1618714 Datasheet
470Kb / 12P
ST-7EP1N8A9K04S - Coupler connector
1624548 PHOENIX-1624548 Datasheet
583Kb / 15P
ST-6EP1N8A9005S - Coupler connector
1607741 PHOENIX-1607741 Datasheet
587Kb / 16P
ST-7EP1N8A9003S - Coupler connector
1613625 PHOENIX-1613625 Datasheet
634Kb / 18P
ST-8ES1N8A9003S - Coupler connector
1617799 PHOENIX-1617799 Datasheet
467Kb / 12P
ST-08P1N8A9K02S - Coupler connector
1618696 PHOENIX-1618696 Datasheet
472Kb / 12P
ST-5ES1N8A9K02S - Coupler connector
1607671 PHOENIX-1607671 Datasheet
577Kb / 15P
ST-3EP1N8A9004S - Coupler connector
1619015 PHOENIX-1619015 Datasheet
504Kb / 12P
ST-08S1N8A9003S - Coupler connector
1618710 PHOENIX-1618710 Datasheet
465Kb / 12P
ST-6ES1N8A9K04S - Coupler connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com