công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSTW006A0A bảng dữ liệu (PDF) - General Electric Company

KSTW006A0A Datasheet PDF - General Electric Company
tên linh kiện KSTW006A0A
tải về  KSTW006A0A tải về
kích thước tập tin   1209.46 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  GEC [General Electric Company]
Trang chủ  http://www.ge.com
Logo GEC - General Electric Company
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converter Power Modules

KSTW006A0A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
KSTW006A0A Datasheet PDF - General Electric Company

tên linh kiện KSTW006A0A
tải về  KSTW006A0A Click to download

kích thước tập tin   1209.46 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  GEC [General Electric Company]
Trang chủ  http://www.ge.com
Logo GEC - General Electric Company
Giải thích chi tiết về linh kiện DC-DC Converter Power Modules

KSTW006A0A bảng dữ liệu (HTML) - General Electric Company


KSTW006A0A Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Compliant to RoHS II EU “Directive 2011/65/EU
Compliant to REACH Directive (EC) No 1907/2006
Wide Input Voltage Range, 36Vdc to 75Vdc
No minimum load
High efficiency – 90% at full load (VIN=48Vdc)
Constant switching frequency
Low output ripple and noise
Small Size and low profile, follows DOSA standard 1/16th footprint
33.0 mm x 22.9 mm x 9.3 mm
(1.30 in x 0.9 in x 0.37 in)
Surface mount (SMT) or Through hole (TH)
Reflow process compliant, both SMT and TH versions
Positive Remote On/Off logic
Output overcurrent/voltage protection (hiccup)
Over-temperature protection
Output Voltage adjust: 80% to 110% of Vo,nom
Wide operating temperature range (-40°C to 85°C)
ANSI/ UL# 60950-1-2011 Recognized, CAN/CSA† C22.2 No.60950-1-07, Second Edition + A1:2011 (MOD) Certified IEC 60950-1:2005 (2nd edition) + A1:2009 and EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011, and VDE‡0805 (EN60950-1 3rd edition) Licensed
CE mark meets 2006/95/EC directive§
Meets the voltage and current requirements for ETSI 300-132-2 and complies with and licensed for Basic insulation rating per EN60950-1
2250 Vdc Isolation tested in compliance with IEEE 802.3¤ PoE standards
ISO** 9001 and ISO 14001 certified manufacturing facilities




Số phần tương tự - KSTW006A0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lineage Power Corporati...
KSTW002A5B LINEAGEPOWER-KSTW002A5B Datasheet
1Mb / 16P
DC-DC Converter Power Modules
KSTW002A5B41SRZ LINEAGEPOWER-KSTW002A5B41SRZ Datasheet
1Mb / 16P
DC-DC Converter Power Modules
KSTW002A5B41Z LINEAGEPOWER-KSTW002A5B41Z Datasheet
1Mb / 16P
DC-DC Converter Power Modules
More results


Mô tả tương tự - KSTW006A0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MES1206 ETC1-MES1206 Datasheet
243Kb / 5P
DC-to-DC Converter Modules
logo
STMicroelectronics
GS-R24F STMICROELECTRONICS-GS-R24F Datasheet
203Kb / 12P
2A DC/DC converter modules
13-Oct-2006
GS-R12F STMICROELECTRONICS-GS-R12F Datasheet
202Kb / 12P
2A DC/DC converter modules
16-Oct-2006
logo
Lineage Power Corporati...
KSTW002A5B LINEAGEPOWER-KSTW002A5B Datasheet
1Mb / 16P
DC-DC Converter Power Modules
logo
Texas Instruments
DCP010505B TI1-DCP010505B_15 Datasheet
1Mb / 30P
Unregulated DC/DC Converter Modules
logo
Vicor Corporation
PI3101-00-HVIZ VICOR-PI3101-00-HVIZ_16 Datasheet
3Mb / 22P
Cool-Power ZVS Isolated DC-DC Converter Modules
PI3105-00-HVIZ VICOR-PI3105-00-HVIZ_16 Datasheet
3Mb / 22P
Cool-Power ZVS Isolated DC-DC Converter Modules
PI3106-00-HVMZ VICOR-PI3106-00-HVMZ_16 Datasheet
4Mb / 26P
Cool-Power ZVS Isolated DC-DC Converter Modules
PI3106-01-HVIZ VICOR-PI3106-01-HVIZ_16 Datasheet
2Mb / 18P
Cool-Power ZVS Isolated DC-DC Converter Modules
logo
XFMRS Inc.
XF5006-5S2R XFMRS-XF5006-5S2R Datasheet
53Kb / 1P
DC/DC CONVERTER ISOLATION MODULES
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com