| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NCE75TD120BTP bảng dữ liệu (PDF) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd |
NCE75TD120BTP Datasheet (PDF) |
|
tải về bảng dữ liệu |
| tên linh kiện | NCE75TD120BTP |
| tải về | NCE75TD120BTP Click to download |
| kích thước tập tin | 1518.33 Kbytes |
| Page | 8 Pages |
| nhà sản xuất | NCEPOWER [Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd] |
| Trang chủ | http://www.ncepower.com |
| Logo | |
| Giải thích chi tiết về linh kiện | 1200V, 75A, Trench FS II Fast IGBT |
NCE75TD120BTP bảng dữ liệu (HTML) - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd |
NCE75TD120BTP Thông tin chi tiết sản phẩm |
|
Số phần tương tự - NCE75TD120BTP |
|
Mô tả tương tự - NCE75TD120BTP |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |