công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM35N250T7 bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM35N250T7 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM35N250T7
tải về  RM35N250T7 tải về
kích thước tập tin   204.96 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 250V N-Ch Power MOSFET

RM35N250T7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM35N250T7 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM35N250T7
tải về  RM35N250T7 Click to download

kích thước tập tin   204.96 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 250V N-Ch Power MOSFET

RM35N250T7 bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM35N250T7 Thông tin chi tiết sản phẩm

Feature
High Speed Power Switching
Enhanced Body diode dv/dtcapability
100% UIS tested
EnhancedAvalanche Ruggedness
Pb-free lead plating




Số phần tương tự - RM35N250T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM35N30DF RECTRON-RM35N30DF Datasheet
249Kb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
RM35N30DN RECTRON-RM35N30DN Datasheet
527Kb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2018-08/17 REV:A
RM35N80D3 RECTRON-RM35N80D3 Datasheet
407Kb / 7P
N-Channel Enhancement Mode MOSFET
2022-11/113 REV:O
More results


Mô tả tương tự - RM35N250T7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UFP254 UTC-UFP254 Datasheet
132Kb / 3P
23A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
12N25 UTC-12N25 Datasheet
194Kb / 5P
12A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF3N25Z UTC-UF3N25Z Datasheet
150Kb / 3P
3A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
12N25V UTC-12N25V Datasheet
204Kb / 5P
12A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
UF624Z UTC-UF624Z Datasheet
221Kb / 7P
4.4A, 250V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM600N25E TSC-TSM600N25E Datasheet
456Kb / 7P
250V N-Channel Power MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUN05A50D KODENSHI-SUN05A50D Datasheet
450Kb / 8P
N-Ch Power MOSFET
SUN05A50F KODENSHI-SUN05A50F Datasheet
477Kb / 8P
N-Ch Power MOSFET
SUN730D KODENSHI-SUN730D Datasheet
458Kb / 8P
N-Ch Power MOSFET
SUN830F KODENSHI-SUN830F Datasheet
440Kb / 8P
N-Ch Power MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com