công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM195N150HD bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM195N150HD Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM195N150HD
tải về  RM195N150HD tải về
kích thước tập tin   299.19 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 150V N-Ch Power MOSFET

RM195N150HD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM195N150HD Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM195N150HD
tải về  RM195N150HD Click to download

kích thước tập tin   299.19 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 150V N-Ch Power MOSFET

RM195N150HD bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM195N150HD Thông tin chi tiết sản phẩm

Feature
High Speed Power Smooth Switching
Enhanced Body diode dv/dt capability
Enhanced Avalanche Ruggedness
100% UIS Tested, 100% Rg Tested
Lead Free




Số phần tương tự - RM195N150HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hammond Manufacturing L...
RM1908BKSP HAMMOND-RM1908BKSP Datasheet
166Kb / 3P
Rack-Mounted Instrument Enclosure
1/6/2019
RM1908BKVP HAMMOND-RM1908BKVP Datasheet
166Kb / 3P
Rack-Mounted Instrument Enclosure
1/6/2019
logo
Laird Tech Smart Techno...
RM191-SM LSTD-RM191-SM Datasheet
1Mb / 39P
Updated SIG section with URL to listing
logo
Hammond Manufacturing L...
RM1913BKSP HAMMOND-RM1913BKSP Datasheet
166Kb / 3P
Rack-Mounted Instrument Enclosure
1/6/2019
RM1913BKVP HAMMOND-RM1913BKVP Datasheet
166Kb / 3P
Rack-Mounted Instrument Enclosure
1/6/2019
More results


Mô tả tương tự - RM195N150HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM15N15 TSC-TSM15N15 Datasheet
89Kb / 4P
150V N-Channel Power MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR120N15PG FOSTER-FIR120N15PG Datasheet
2Mb / 6P
150V N-Channel Power Mosfet
logo
MacMic
MMN600DB015B MACMIC-MMN600DB015B Datasheet
423Kb / 5P
150V 600A N-ch Power MOSFET Module
logo
FETek Technology Corp.
FKBA20N15A FETEK-FKBA20N15A Datasheet
674Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKBA90N15 FETEK-FKBA90N15 Datasheet
497Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKD20N15 FETEK-FKD20N15 Datasheet
712Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKD20N15A FETEK-FKD20N15A Datasheet
636Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKD20N15S FETEK-FKD20N15S Datasheet
460Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : B
FKH100N15 FETEK-FKH100N15 Datasheet
512Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKP100N15 FETEK-FKP100N15 Datasheet
518Kb / 4P
N-Ch 150V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com