công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM150N100T2 bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM150N100T2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM150N100T2
tải về  RM150N100T2 tải về
kích thước tập tin   242.2 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Super Trench Power MOSFET

RM150N100T2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM150N100T2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM150N100T2
tải về  RM150N100T2 Click to download

kích thước tập tin   242.2 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Super Trench Power MOSFET

RM150N100T2 bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM150N100T2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The RM150N100T2 uses Super Trench technology that is
uniquely optimized to provide the most efficient high
frequency switching performance. Both conduction and
switching power losses are minimized due to an extremely
low combination of RDS(ON) and Qg. This device is ideal for
high-frequency switching and synchronous rectification.

General Features
VDS =100V,ID =150A
RDS(ON) <4.2mΩ @ VGS=10V
Excellent gate charge x RDS(on) product
Very low on-resistance RDS(on)
175 °C operating temperature
Pb-free lead plating
100% UIS tested

Application
DC/DC Converter
Ideal for high-frequency switching and synchronous
rectification
Halogen-free




Số phần tương tự - RM150N100T2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM150N100ADF RECTRON-RM150N100ADF Datasheet
422Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2023-08/69 REV:A
RM150N100AHD RECTRON-RM150N100AHD Datasheet
498Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2019-01/15 REV:O
RM150N100AT2 RECTRON-RM150N100AT2 Datasheet
380Kb / 8P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2018-12/15 REV:O
RM150N100HD RECTRON-RM150N100HD Datasheet
276Kb / 9P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
2018-11/15 REV:A
More results


Mô tả tương tự - RM150N100T2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM185N30DF RECTRON-RM185N30DF Datasheet
245Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR150N10PG FOSTER-FIR150N10PG Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS20N15K HMSEMI-HMS20N15K Datasheet
500Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS4296B HMSEMI-HMS4296B Datasheet
489Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS150N06D HMSEMI-HMS150N06D Datasheet
596Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS110N15 HMSEMI-HMS110N15 Datasheet
527Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS65N03Q HMSEMI-HMS65N03Q Datasheet
524Kb / 5P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS80N15 HMSEMI-HMS80N15 Datasheet
615Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS4240 HMSEMI-HMS4240 Datasheet
733Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMPC100N20 LEIDITECH-LMPC100N20 Datasheet
770Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com