công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM100N65DF bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM100N65DF Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM100N65DF
tải về  RM100N65DF tải về
kích thước tập tin   278.89 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

RM100N65DF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM100N65DF Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM100N65DF
tải về  RM100N65DF Click to download

kích thước tập tin   278.89 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

RM100N65DF bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM100N65DF Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The RM100N65DF uses advanced trench technology and
design to provide excellent RDS(ON) with low gate charge. It
can be used in a wide variety of applications.

General Features
VDS =65V,ID =100A
RDS(ON)<2.8mΩ VGS=10V
RDS(ON)<5.4mΩ VGS=4.5V
High density cell design for ultra low Rdson
Fully characterized avalanche voltage and current
Good stability and uniformity with high EAS
Excellent package for good heat dissipation
Special process technology for high ESD capability




Số phần tương tự - RM100N65DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
RM100N60AT2 RECTRON-RM100N60AT2 Datasheet
346Kb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2021-12/15 REV:O
RM100N60BT2 RECTRON-RM100N60BT2 Datasheet
1Mb / 6P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2022-02/114 REV:O
RM100N60DF RECTRON-RM100N60DF Datasheet
158Kb / 6P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2020-11/15 REV:A
RM100N60DFV RECTRON-RM100N60DFV Datasheet
224Kb / 6P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2022-07/15/101 REV:O
RM100N60HD RECTRON-RM100N60HD Datasheet
493Kb / 7P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
2019-10/15 REV:O
More results


Mô tả tương tự - RM100N65DF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com