công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1619213 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1619213 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1619213
tải về  1619213 tải về
kích thước tập tin   577.61 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-5EP1N8AW500S - Device connector front mounting

1619213 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1619213 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1619213
tải về  1619213 Click to download

kích thước tập tin   577.61 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-5EP1N8AW500S - Device connector front mounting

1619213 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1619213 Thông tin chi tiết sản phẩm

Device connector front mounting, straight, for standard and SPEEDCON interlock, M17, number
of positions: 5+PE, contact connection type: Pin, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange
dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm, degree of protection: IP67, number of positions: 6,
connection method: Crimp connection, series: ST

Your advantages
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible mounting, thanks to snap-in contact inserts




Số phần tương tự - 1619213

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1619214 PHOENIX-1619214 Datasheet
523Kb / 13P
ST-5ES1N8AW500S - Device connector front mounting
1619216 PHOENIX-1619216 Datasheet
405Kb / 9P
ST-6ES1N8AW500S - Device connector front mounting
1619217 PHOENIX-1619217 Datasheet
580Kb / 15P
ST-7EP1N8AW500S - Device connector front mounting
1619218 PHOENIX-1619218 Datasheet
537Kb / 15P
ST-7ES1N8AW500S - Device connector front mounting
More results


Mô tả tương tự - 1619213

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1607746 PHOENIX-1607746 Datasheet
1Mb / 15P
ST-7EP1N8AW400S - Device connector front mounting
1613590 PHOENIX-1613590 Datasheet
639Kb / 16P
ST-7EP1N8A6100S - Device connector front mounting
1619218 PHOENIX-1619218 Datasheet
537Kb / 15P
ST-7ES1N8AW500S - Device connector front mounting
1607694 PHOENIX-1607694 Datasheet
1Mb / 14P
ST-3ES1N8AWQ00S - Device connector front mounting
1619206 PHOENIX-1619206 Datasheet
644Kb / 14P
ST-17S1N8AWK00S - Device connector front mounting
1607675 PHOENIX-1607675 Datasheet
1Mb / 13P
ST-3EP1N8AWQ00S - Device connector front mounting
1607709 PHOENIX-1607709 Datasheet
1Mb / 13P
ST-5EP1N8AAD00S - Device connector front mounting
1607710 PHOENIX-1607710 Datasheet
1Mb / 13P
ST-5EP1N8AW400S - Device connector front mounting
1607727 PHOENIX-1607727 Datasheet
1Mb / 13P
ST-5ES1N8AW400S - Device connector front mounting
1619214 PHOENIX-1619214 Datasheet
523Kb / 13P
ST-5ES1N8AW500S - Device connector front mounting
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com