công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM08P100S2 bảng dữ liệu (PDF) - Rectron Semiconductor

RM08P100S2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
tên linh kiện RM08P100S2
tải về  RM08P100S2 tải về
kích thước tập tin   298.15 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel Enhancement Mosfet

RM08P100S2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RM08P100S2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM08P100S2
tải về  RM08P100S2 Click to download

kích thước tập tin   298.15 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện P-Channel Enhancement Mosfet

RM08P100S2 bảng dữ liệu (HTML) - Rectron Semiconductor


RM08P100S2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Feature
Vos =-100V,Ip =-1.1A
Rosion < 0.60 @ Ves=-10V
Rosin) < 0.650 @ Ves=-4.5V
Advanced Trench Technology
Low Rosin)
Low Gate Charge




Số phần tương tự - RM08P100S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RAYEX ELECTRONICS CO., ...
RM08-L1A110 RAYEX-RM08-L1A110 Datasheet
540Kb / 1P
RM SERIES RELAY MODULE
RM08-L1D12 RAYEX-RM08-L1D12 Datasheet
540Kb / 1P
RM SERIES RELAY MODULE
RM08-L1D24 RAYEX-RM08-L1D24 Datasheet
540Kb / 1P
RM SERIES RELAY MODULE
RM08-L2A110 RAYEX-RM08-L2A110 Datasheet
540Kb / 1P
RM SERIES RELAY MODULE
RM08-L2D12 RAYEX-RM08-L2D12 Datasheet
540Kb / 1P
RM SERIES RELAY MODULE
More results


Mô tả tương tự - RM08P100S2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMG2321P SECOS-SMG2321P Datasheet
553Kb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
SMG2345P SECOS-SMG2345P Datasheet
71Kb / 2P
P-Channel Enhancement MOSFET
SSN3139K SECOS-SSN3139K Datasheet
336Kb / 3P
P Channel Enhancement MOSFET
SMG2361P SECOS-SMG2361P Datasheet
450Kb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO3409-3 KEXIN-AO3409-3 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
AO3409-HF-3 KEXIN-AO3409-HF-3 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
AO3419-3 KEXIN-AO3419-3 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
KX9435 KEXIN-KX9435 Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2301DS-3 KEXIN-SI2301DS-3 Datasheet
1Mb / 5P
P-Channel Enhancement MOSFET
SI2303DS KEXIN-SI2303DS Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Enhancement MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com