công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7580053 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

7580053 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 7580053
tải về  7580053 tải về
kích thước tập tin   339.59 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolating switching amplifier 1-channel

7580053 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7580053 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 7580053
tải về  7580053 Click to download

kích thước tập tin   339.59 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolating switching amplifier 1-channel

7580053 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


7580053 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensors according to EN 60947-5-6 (NAMUR)
or potential-free contacts can be connected to
the IM12-DI03-1S-1NAM1T-PR/24VDC NAMUR repeater. This can be installed in zone
2. The output circuit is also equipped with a
transistor output. The device can be powered
from a power bridge that also transmits a collective fault signal. The device complies with
the requirements of the NE21.
The devices feature DIP switches on the
front. This allows to select between the output
mode, the input circuit monitoring, as well as
toggle between signal duplication and 1-channel operation. When using mechanical contacts, either line monitoring must be switched
off or the contact must be wired with resistors
(see wiring diagram).
The green LED indicates operational readiness. An error in the input circuit causes the
red LED to flash according to NE44. A LOW
level is then output at both outputs and the
common alarm output switches to conductive.

The device can be used in safety circuits up to
SIL2 (high and low demand according to IEC
61508).
The device is equipped with removable screw
terminals.


■ Transistor output (ð 10 kHz)
■ NAMUR repeater
■ Input circuits monitored for wire break and
short circuit
■ Complete galvanic isolation
■ Input reverse-polarity protected
■ Removable screw terminals
■ Power bridge (connector incl. in delivery)
■ ATEX use in Zone 2, cUL
■ SIL 2




Số phần tương tự - 7580053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
7580050 TURCK-7580050 Datasheet
214Kb / 4P
Isolating switching amplifier 1-channel
2023-07-21
7580051 TURCK-7580051 Datasheet
374Kb / 5P
Isolating switching amplifier 1-channel
2023-07-21
7580052 TURCK-7580052 Datasheet
215Kb / 4P
Isolating switching amplifier 1-channel
2023-07-21
7580054 TURCK-7580054 Datasheet
214Kb / 4P
Isolating switching amplifier 1-channel
2023-07-21
7580055 TURCK-7580055 Datasheet
374Kb / 5P
Isolating switching amplifier 1-channel
2023-07-21
More results


Mô tả tương tự - 7580053

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
SW2001-EX MORNSUN-SW2001-EX Datasheet
68Kb / 2P
SW20XX-EX Isolating Switching Barrier
TSX00-EX MORNSUN-TSX00-EX Datasheet
453Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
TSX01-EX MORNSUN-TSX01-EX Datasheet
461Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
logo
List of Unclassifed Man...
IM1-22EX-T ETC2-IM1-22EX-T Datasheet
237Kb / 4P
Isolating switching amplifier
logo
PHOENIX CONTACT
2810078 PHOENIX-2810078 Datasheet
306Kb / 10P
Configurable 3-way isolating amplifier
2810793 PHOENIX-2810793 Datasheet
317Kb / 12P
Configurable 3-way isolating amplifier
2865405 PHOENIX-2865405 Datasheet
387Kb / 9P
Output isolating amplifier Ex
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
S1SD-1AI-1U.1 PF-S1SD-1AI-1U.1 Datasheet
813Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-1U.2 PF-S1SD-1AI-1U.2 Datasheet
817Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-2U PF-S1SD-1AI-2U Datasheet
820Kb / 4P
Isolating Amplifier/Splitter
2022-01-10
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com