công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7580027 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

7580027 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 7580027
tải về  7580027 tải về
kích thước tập tin   385.16 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolating switching amplifier 2-channel

7580027 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7580027 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 7580027
tải về  7580027 Click to download

kích thước tập tin   385.16 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Isolating switching amplifier 2-channel

7580027 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


7580027 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensors according to EN 60947-5-6 (NAMUR)
or potential-free contacts can be connected to the IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/
CC isolating switching amplifier. The device
is equipped with two channels, but can also
be used as a splitter. The device is equipped
with intrinsically safe input circuits and can
be installed in zone 2. The output circuit is
equipped with 2 push/pull outputs with a high
cut-off frequency (15 kHz). The device can be
powered from a power bridge that also transmits a collective fault signal. The device complies with the requirements of NE21.
The devices feature DIP switches on the
front. This allows to select between the output
mode, the input circuit monitoring, as well as
toggle between signal duplication and 1-channel operation. When using mechanical contacts, either line monitoring must be switched
off or the contact must be wired with resistors
(see wiring diagram).
The green LED indicates operational readiness. An error in the input circuit causes the
red LED to flash according to NE44. The output level then drops to below 1 V and the
common alarm output switches to conductive.

The device can be used in safety circuits up to
SIL2 (high and low demand according to IEC
61508).
The device is equipped with removable spring
type terminals.

■ Two transistor outputs (push-pull)
■ Switchable: 2-channel or signal doubling
■ Output mode adjustable (NO/NC mode)
■ Input circuits monitored for wire-break/
short-circuit (ON/OFF switchable)
■ Complete galvanic isolation
■ Input reverse-polarity protected
■ Removable spring type terminals
■ Power bridge (connector incl. in delivery)
■ ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha, TR CU EAC
■ Installation in zone 2
■ SIL 2




Số phần tương tự - 7580027

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
7580020 TURCK-7580020 Datasheet
229Kb / 4P
Isolating switching amplifier 2-channel
2023-07-21
7580021 TURCK-7580021 Datasheet
354Kb / 4P
Isolating switching amplifier 2-channel
2023-07-21
7580022 TURCK-7580022 Datasheet
228Kb / 4P
Isolating switching amplifier 2-channel
2023-07-21
7580023 TURCK-7580023 Datasheet
388Kb / 5P
Isolating switching amplifier 2-channel
2023-07-21
7580024 TURCK-7580024 Datasheet
226Kb / 4P
Isolating switching amplifier 2-channel
2023-07-21
More results


Mô tả tương tự - 7580027

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MORNSUN Science& Techno...
TSX00-EX MORNSUN-TSX00-EX Datasheet
453Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
TSX01-EX MORNSUN-TSX01-EX Datasheet
461Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
logo
List of Unclassifed Man...
IM1-22EX-T ETC2-IM1-22EX-T Datasheet
237Kb / 4P
Isolating switching amplifier
logo
PHOENIX CONTACT
2810078 PHOENIX-2810078 Datasheet
306Kb / 10P
Configurable 3-way isolating amplifier
2810793 PHOENIX-2810793 Datasheet
317Kb / 12P
Configurable 3-way isolating amplifier
2865405 PHOENIX-2865405 Datasheet
387Kb / 9P
Output isolating amplifier Ex
2924087 PHOENIX-2924087 Datasheet
313Kb / 12P
Intrinsically safe NAMUR isolating amplifier, 2-channel, with relay output
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
S1SD-1AI-1U.1 PF-S1SD-1AI-1U.1 Datasheet
813Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-1U.2 PF-S1SD-1AI-1U.2 Datasheet
817Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-2U PF-S1SD-1AI-2U Datasheet
820Kb / 4P
Isolating Amplifier/Splitter
2022-01-10
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com