công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1909980 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1909980 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1909980
tải về  1909980 tải về
kích thước tập tin   773.21 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKCVR 2,5/12-STF - PCB connector

1909980 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1909980 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1909980
tải về  1909980 Click to download

kích thước tập tin   773.21 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKCVR 2,5/12-STF - PCB connector

1909980 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1909980 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials:
12, number of rows: 1, number of positions: 12, number of connections: 12, product range:
FKCVR 2,5/..-STF, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB
connection direction: 90 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5,
locking: Screw locking mechanism, mounting: Screw flange, type of packaging: packed in
cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Intuitive operation due to color-coded actuating push button
• Quick and convenient testing using integrated test option
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Can be combined with the MSTB 2,5 range




Số phần tương tự - 1909980

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1909980000 WEIDMULLER-1909980000 Datasheet
285Kb / 6P
KLIPPON K1 RAL7001
More results


Mô tả tương tự - 1909980

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1909838 PHOENIX-1909838 Datasheet
144Kb / 6P
FKCVR 2,5/14-ST
1910021 PHOENIX-1910021 Datasheet
80Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/16-STF
1919815 PHOENIX-1919815 Datasheet
132Kb / 3P
MSTBT 2,5/12-STF
1909977 PHOENIX-1909977 Datasheet
80Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/11-STF
1948996 PHOENIX-1948996 Datasheet
63Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 AU
1909922 PHOENIX-1909922 Datasheet
79Kb / 5P
Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/ 6-STF
1847987 PHOENIX-1847987 Datasheet
635Kb / 14P
PCB connector - GMVSTBR 2,5/12-STF-7,62
Jan 5, 2023
1874099 PHOENIX-1874099 Datasheet
530Kb / 16P
PCB connector - FKCVR 2,5/16-ST-5,08
Jan 5, 2023
1732962 PHOENIX-1732962 Datasheet
704Kb / 20P
PCB connector - FKCN 2,5/ 2-STF
1909760 PHOENIX-1909760 Datasheet
1Mb / 24P
FKCVR 2,5/ 7-ST - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com