công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

K103J20C0GF5.L2 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

K103J20C0GF5.L2 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện K103J20C0GF5.L2
tải về  K103J20C0GF5.L2 tải về
kích thước tập tin   103.98 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC

K103J20C0GF5.L2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
K103J20C0GF5.L2 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện K103J20C0GF5.L2
tải về  K103J20C0GF5.L2 Click to download

kích thước tập tin   103.98 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC

K103J20C0GF5.L2 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix




Số phần tương tự - K103J20C0GF5.L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
K103J20C0GF5.L2 VISHAY-K103J20C0GF5.L2 Datasheet
368Kb / 13P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
18-Jan-06
More results


Mô tả tương tự - K103J20C0GF5.L2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
MONO-AXIAL50-100 VISHAY-MONO-AXIAL50-100 Datasheet
296Kb / 10P
Dipped Axial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
17-Jan-06
MONO-KAP50-100 VISHAY-MONO-KAP50-100 Datasheet
368Kb / 13P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
18-Jan-06
MONO-KAP200-500 VISHAY-MONO-KAP200-500 Datasheet
285Kb / 9P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 200 - 500 Vdc
18-Jan-06
K103K15X7RF53H5 VISHAY-K103K15X7RF53H5 Datasheet
97Kb / 13P
Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
16-Nov-09
K471J15C0GF53L2 VISHAY-K471J15C0GF53L2 Datasheet
132Kb / 14P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors for 50 - 100 Vdc
18-Sep-06
K102J15C0GF5TH5 VISHAY-K102J15C0GF5TH5 Datasheet
132Kb / 14P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
18-Sep-06
K103K10X7RF5UH5 VISHAY-K103K10X7RF5UH5 Datasheet
144Kb / 8P
Radial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
16-Aug-12
K103M15X7RF5TH5 VISHAY-K103M15X7RF5TH5 Datasheet
104Kb / 13P
Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 50 VDC and 100 VDC
13-Apr-10
K331K15C0GL5TH5 VISHAY-K331K15C0GL5TH5 Datasheet
84Kb / 9P
Multilayer Ceramic Dipped Radial Capacitors 200 VDC and 500 VDC
16-Nov-09
KSERIES VISHAY-KSERIES Datasheet
147Kb / 8P
Radial Leaded Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose Class 1, Class 2 and Class 3, 50 VDC, 100 VDC, 200 VDC, 500 VDC
23-Apr-2021
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com