công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FR3M-T3 bảng dữ liệu (PDF) - Won-Top Electronics

FR3M-T3 Datasheet PDF - Won-Top Electronics
tên linh kiện FR3M-T3
tải về  FR3M-T3 tải về
kích thước tập tin   52.17 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE

FR3M-T3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FR3M-T3 Datasheet PDF - Won-Top Electronics

tên linh kiện FR3M-T3
tải về  FR3M-T3 Click to download

kích thước tập tin   52.17 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE

FR3M-T3 bảng dữ liệu (HTML) - Won-Top Electronics


FR3M-T3 Thông tin chi tiết sản phẩm

Glass Passivated Die Construction
Ideally Suited for Automatic Assembly
Low Forward Voltage Drop, High Efficiency
Surge Overload Rating to 100A Peak
Low Power Loss
Fast Recovery Time
Plastic Case Material has UL Flammability
Classification Rating 94V-0




Số phần tương tự - FR3M-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
FR3M MCC-FR3M Datasheet
87Kb / 3P
3 Amp Fast Recovery Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Diotec Semiconductor
FR3M DIOTEC-FR3M Datasheet
165Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
FR3M SEMIKRON-FR3M Datasheet
120Kb / 2P
Fast silicon rectifier diodes
logo
Diotec Semiconductor
FR3M DIOTEC-FR3M Datasheet
105Kb / 2P
Fast Switching Surface Mount Si-Rectifiers
logo
Semikron International
FR3M SEMIKRON-FR3M Datasheet
123Kb / 2P
Fast silicon rectifier diodes
More results


Mô tả tương tự - FR3M-T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
FR3A WTE-FR3A_06 Datasheet
52Kb / 4P
3.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
RGP30A ZSELEC-RGP30A Datasheet
86Kb / 2P
3.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
RS3A ZSELEC-RS3A Datasheet
146Kb / 2P
3.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY DIODE
RS3ABF ZSELEC-RS3ABF Datasheet
109Kb / 2P
3.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
RS3AF ZSELEC-RS3AF Datasheet
108Kb / 2P
3.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
FR3A ZSELEC-FR3A Datasheet
122Kb / 2P
3.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY DIODE
FR301G ZSELEC-FR301G Datasheet
83Kb / 2P
3.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
FS3A ZSELEC-FS3A Datasheet
73Kb / 2P
3.0A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY DIODE
PG300R ZSELEC-PG300R Datasheet
136Kb / 2P
3.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
PR3001G ZSELEC-PR3001G Datasheet
136Kb / 2P
3.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com