công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1414896 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1414896 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1414896
tải về  1414896 tải về
kích thước tập tin   569.27 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-5P-M12MSL/10,0-280 FE SH - Power cable

1414896 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1414896 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1414896
tải về  1414896 Click to download

kích thước tập tin   569.27 Kbytes
Page   18 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-5P-M12MSL/10,0-280 FE SH - Power cable

1414896 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1414896 Thông tin chi tiết sản phẩm

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, shielded (Advanced Shielding
Technology), Plug straight M12, coding: L, on free cable end, cable length: 10 m, for direct
current up to 16 A/63 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against mismatching, thanks to special L-coding
• Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads
• Our standard: robust halogen-free PUR cable




Số phần tương tự - 1414896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1414891 PHOENIX-1414891 Datasheet
114Kb / 5P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
1414892 PHOENIX-1414892 Datasheet
575Kb / 18P
SAC-5P-M12MSL/ 5,0-280 FE SH - Power cable
1414893 PHOENIX-1414893 Datasheet
114Kb / 4P
High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
1414895 PHOENIX-1414895 Datasheet
115Kb / 5P
Our standard: robust halogen-free PUR cable
1414897 PHOENIX-1414897 Datasheet
113Kb / 4P
Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
More results


Mô tả tương tự - 1414896

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1407790 PHOENIX-1407790 Datasheet
137Kb / 10P
Sensor/Actuator cable - SAC-5P-10,0-PUR/FS SH SCO
1438671 PHOENIX-1438671 Datasheet
63Kb / 4P
Cable - SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L
1414790 PHOENIX-1414790 Datasheet
145Kb / 10P
Power cable - SAC-5P- 3,0-280/M12FSL FE
09/11/2020
1414884 PHOENIX-1414884 Datasheet
147Kb / 9P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-280 FE SH
09/12/2020
1425010 PHOENIX-1425010 Datasheet
180Kb / 10P
Power cable - SAC-5P-M12MSL/0,6-280/FSL FE
09/11/2020
1507492 PHOENIX-1507492 Datasheet
1Mb / 19P
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bus system cable
1410496 PHOENIX-1410496 Datasheet
1Mb / 12P
SAC-5P-10,0-92X/M12FS SH OD - Bus system cable
1410473 PHOENIX-1410473 Datasheet
434Kb / 12P
SAC-5P-M12MS/10,0-92X SH OD - Bus system cable
1476884 PHOENIX-1476884 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-10,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476900 PHOENIX-1476900 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/10,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com