công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AC-HA000807 bảng dữ liệu (PDF) - Amphenol Corporation

AC-HA000807 Datasheet PDF - Amphenol Corporation
tên linh kiện AC-HA000807
tải về  AC-HA000807 tải về
kích thước tập tin   568.26 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện PwrLok 10mm 2POS Rcpt Conn

AC-HA000807 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AC-HA000807 Datasheet PDF - Amphenol Corporation

tên linh kiện AC-HA000807
tải về  AC-HA000807 Click to download

kích thước tập tin   568.26 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện PwrLok 10mm 2POS Rcpt Conn

AC-HA000807 bảng dữ liệu (HTML) - Amphenol Corporation




Số phần tương tự - AC-HA000807

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
AC-HA001132 AMPHENOL-AC-HA001132 Datasheet
563Kb / 1P
Pwrlok 10mm 3POS Rept Conn
05/10/17
AC-HA001133 AMPHENOL-AC-HA001133 Datasheet
563Kb / 1P
Pwrlok 10mm 3POS Rept Conn
05/10/17
AC-HA001136 AMPHENOL-AC-HA001136 Datasheet
563Kb / 1P
Pwrlok 10mm 3POS Rept Conn
05/10/17
AC-HA001137 AMPHENOL-AC-HA001137 Datasheet
563Kb / 1P
Pwrlok 10mm 3POS Rept Conn
05/10/17
AC-HA001138 AMPHENOL-AC-HA001138 Datasheet
563Kb / 1P
Pwrlok 10mm 3POS Rept Conn
05/10/17
More results


Mô tả tương tự - AC-HA000807

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1775441-2 MACOM-1775441-2 Datasheet
116Kb / 2P
EMIX CONN. 1.5mm PITCH RCPT, HOUSING
172157-1 MACOM-172157-1 Datasheet
38Kb / 1P
2Pos MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN.
logo
Molex Electronics Ltd.
0987881101 MOLEX1-0987881101 Datasheet
34Kb / 1P
NSCC Rcpt Conn 1.5 Sld W/ Blk 10Ckt
logo
Global Connector Techno...
USB4085-GF-A GCT-USB4085-GF-A Datasheet
212Kb / 3P
CONN RCPT USB2.0 TYPE C 168POS
logo
JST Mfg. Co., Ltd.
SPS-01T-187 JST-SPS-01T-187 Datasheet
22Kb / 1P
CONN QC RCPT 20-26AWG 0.187
logo
Japan Aviation Electron...
DB-25S-N JAE-DB-25S-N Datasheet
319Kb / 1P
CONN D-SUB RCPT 25POS PNL MNT
DD-50SF-N JAE-DD-50SF-N Datasheet
122Kb / 1P
CONN D-SUB RCPT 50POS PNL MNT
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-98816-005 MOLEX-SD-98816-005 Datasheet
638Kb / 2P
UCCA RCPT CONN UNSEALED 1.5 10CKT
Rev. E 2006/04/15
logo
Samtec, Inc
TSW-102-08-L-S-RA SAMTEC-TSW-102-08-L-S-RA Datasheet
19Kb / 1P
CONN HEADER R/A 2POS 2.54MM
logo
Molex Electronics Ltd.
430250808 MOLEX11-430250808 Datasheet
434Kb / 10P
CONN RCPT HSG 8POS 3.00MM
2017/10/27
More results




Giới thiệu về Amphenol Corporation


Amphenol Corporation là nhà sản xuất toàn cầu gồm các sản phẩm kết nối, bao gồm các kết nối và lắp ráp cáp, cho các thị trường khác nhau như viễn thông, công nghiệp, ô tô, quân sự, hàng không vũ trụ và y tế.

Công ty được thành lập vào năm 1932 và có trụ sở tại Wallingford, Connecticut.

Amphenol có một danh mục sản phẩm rộng bao gồm các kết nối tròn, hình chữ nhật, sợi quang và kết nối tốc độ cao, cũng như các cụm cáp đồng trục và đặc biệt.

Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, từ điện thoại thông minh và máy tính xách tay đến máy bay, ô tô và hệ thống quân sự.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 60 quốc gia, Amphenol có sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ trong thị trường Giải pháp kết nối.

Công ty được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ, cũng như cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng.

Amphenol đã được công nhận là một trong những công ty đạo đức nhất thế giới và có danh tiếng lâu dài cho các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com