công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SR220 bảng dữ liệu (PDF) - Won-Top Electronics

SR220 Datasheet PDF - Won-Top Electronics
tên linh kiện SR220
tải về  SR220 tải về
kích thước tập tin   54.07 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE

SR220 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SR220 Datasheet PDF - Won-Top Electronics

tên linh kiện SR220
tải về  SR220 Click to download

kích thước tập tin   54.07 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE

SR220 bảng dữ liệu (HTML) - Won-Top Electronics


SR220 Thông tin chi tiết sản phẩm

Schottky Barrier Chip
Guard Ring for Transient and ESD Protection
Surge Overload Rating to 50A Peak
Low Power Loss, High Efficiency
Ideally Suited for Use in High Frequency
SMPS, Inverters and As Free Wheeling Diodes




Số phần tương tự - SR220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SR220 WTE-SR220 Datasheet
49Kb / 3P
2.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Gude Electronic D...
SR220 JGD-SR220 Datasheet
144Kb / 2P
2.0 AMPS. SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Bytes
SR220 BYTES-SR220 Datasheet
153Kb / 2P
2.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Dc Components
SR220 DCCOM-SR220 Datasheet
459Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Formosa MS
SR220 FORMOSA-SR220 Datasheet
33Kb / 2P
2.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Mô tả tương tự - SR220

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SB220 WTE-SB220_06 Datasheet
60Kb / 4P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
SB220S WTE-SB220S Datasheet
54Kb / 4P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR220 WTE-SR220_06 Datasheet
54Kb / 4P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Sanyo Semicon Device
SS2003M SANYO-SS2003M Datasheet
32Kb / 3P
Schottky Barrier Diode 30V, 2.0A Rectifier
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SR220 SUNMATE-SR220 Datasheet
135Kb / 2P
2.0A Axial Leaded Schottky Barrier Diode
logo
Zibo Seno Electronic En...
SB220 ZSELEC-SB220 Datasheet
138Kb / 2P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR220 ZSELEC-SR220 Datasheet
115Kb / 2P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
20BQ020 ZSELEC-20BQ020 Datasheet
151Kb / 2P
2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
MBR220 ZSELEC-MBR220 Datasheet
136Kb / 2P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
MS202 ZSELEC-MS202 Datasheet
135Kb / 2P
2.0A SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com