công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD1535L bảng dữ liệu (PDF) - Won-Top Electronics

SD1535L Datasheet PDF - Won-Top Electronics
tên linh kiện SD1535L
tải về  SD1535L tải về
kích thước tập tin   52.76 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 15A SCHOTTKY BARRIER DIODE

SD1535L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SD1535L Datasheet PDF - Won-Top Electronics

tên linh kiện SD1535L
tải về  SD1535L Click to download

kích thước tập tin   52.76 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 15A SCHOTTKY BARRIER DIODE

SD1535L bảng dữ liệu (HTML) - Won-Top Electronics


SD1535L Thông tin chi tiết sản phẩm

Schottky Barrier Chip
Guard Ring for Transient and ESD Protection
Surge Overload Rating to 300A Peak
Low Power Loss, High Efficiency
Ideally Suited for Use in High Frequency
SMPS, Inverters and As Free Wheeling Diodes




Số phần tương tự - SD1535L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SD1530-01 STMICROELECTRONICS-SD1530-01 Datasheet
39Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS
11-Oct-1993
SD1530-08 STMICROELECTRONICS-SD1530-08 Datasheet
58Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS
Aug-1993
logo
Advanced Semiconductor
SD1530-7 ASI-SD1530-7 Datasheet
19Kb / 1P
NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
SD1534-01 STMICROELECTRONICS-SD1534-01 Datasheet
42Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS
Nov-1992
SD1534-08 STMICROELECTRONICS-SD1534-08 Datasheet
35Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS AVIONICS APPLICATIONS
Nov-1992
More results


Mô tả tương tự - SD1535L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
S15SC4M SHINDENGEN-S15SC4M Datasheet
514Kb / 10P
Schottky Barrier Diode(40V 15A)
S15SCA4M SHINDENGEN-S15SCA4M Datasheet
534Kb / 10P
Schottky Barrier Diode(40V 15A)
logo
Vishay Siliconix
MBR1530CT VISHAY-MBR1530CT Datasheet
64Kb / 5P
15A Schottky Barrier Rectifier
24-Jun-98
logo
Renesas Technology Corp
RJS6005TDPP-EJ RENESAS-RJS6005TDPP-EJ_15 Datasheet
68Kb / 4P
600V - 15A - Diode SiC Schottky Barrier Diode
logo
Zibo Seno Electronic En...
SL15T80 ZSELEC-SL15T80 Datasheet
331Kb / 3P
15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SL1545 ZSELEC-SL1545 Datasheet
272Kb / 3P
15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR1545L ZSELEC-SR1545L Datasheet
224Kb / 3P
15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
15SQ030 ZSELEC-15SQ030 Datasheet
171Kb / 2P
15A SCHOTTKY BARRIER DIODE
SR15T80L ZSELEC-SR15T80L Datasheet
264Kb / 3P
15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Renesas Technology Corp
RJS6005TDPP-EJ RENESAS-RJS6005TDPP-EJ Datasheet
170Kb / 4P
600V - 15A - Diode SiC Schottky Barrier Diode
Jan 23, 2014
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com