công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB10200F bảng dữ liệu (PDF) - Won-Top Electronics

SB10200F Datasheet PDF - Won-Top Electronics
tên linh kiện SB10200F
tải về  SB10200F tải về
kích thước tập tin   54.57 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10200F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SB10200F Datasheet PDF - Won-Top Electronics

tên linh kiện SB10200F
tải về  SB10200F Click to download

kích thước tập tin   54.57 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10200F bảng dữ liệu (HTML) - Won-Top Electronics


SB10200F Thông tin chi tiết sản phẩm

Schottky Barrier Chip
Guard Ring for Transient Protection
Low Forward Voltage Drop
Low Power Loss, High Efficiency
High Surge Current Capability
Epoxy Meets UL 94V-0 Classification
Ideally Suited for Use in High Frequency
SMPS, Inverters and As Free Wheeling Diodes




Số phần tương tự - SB10200F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SB10200F WTE-SB10200F Datasheet
67Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10200F WTE-SB10200F Datasheet
55Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
September, 2012
logo
Sirectifier Global Corp...
SB10200FC SIRECT-SB10200FC Datasheet
219Kb / 3P
Power Schottky Rectifier - 10Amp 200Volt
logo
Gulf Semiconductor
SB10200FCT GULFSEMI-SB10200FCT Datasheet
118Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 200V CURRENT: 10.0A
logo
Formosa MS
SB10200FCT FORMOSA-SB10200FCT Datasheet
105Kb / 6P
10A Power Schottky Barrier Rectifiers - 20V-200V
2014/08/15 Revision D
More results


Mô tả tương tự - SB10200F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT Datasheet
64Kb / 2P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. A-2
logo
Won-Top Electronics
SB10150CT WTE-SB10150CT Datasheet
47Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT_1 Datasheet
73Kb / 2P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. 2 - 2
logo
Won-Top Electronics
SB10150FCT WTE-SB10150FCT Datasheet
48Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150 WTE-SB10150 Datasheet
48Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150F WTE-SB10150F Datasheet
49Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCMBR10100CT TAK_CHEONG-TCMBR10100CT Datasheet
107Kb / 2P
10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
logo
Won-Top Electronics
SB10150 WTE-SB10150_08 Datasheet
76Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150CT WTE-SB10150CT_08 Datasheet
51Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150F WTE-SB10150F_08 Datasheet
67Kb / 4P
10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com