công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1990559 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1990559 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1990559
tải về  1990559 tải về
kích thước tập tin   283.43 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT 2,5-V/SA 5/17 - PCB terminal block

1990559 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1990559 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1990559
tải về  1990559 Click to download

kích thước tập tin   283.43 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FRONT 2,5-V/SA 5/17 - PCB terminal block

1990559 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1990559 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5
mm2, number of potentials: 17, number of rows: 1, number of positions per row: 17, product
range: FRONT 2,5-V/SA 5, pitch: 5 mm, connection method: Front screw connection, mounting:
Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
• Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
• Allows connection of two conductors




Số phần tương tự - 1990559

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DESCO INDUSTRIES INC
19905 DESCO-19905 Datasheet
313Kb / 1P
MAGSNAP 360™ DUAL-WIRE METAL EXPANSION WRISTBAND
February 2019
logo
PHOENIX CONTACT
1990504 PHOENIX-1990504 Datasheet
53Kb / 3P
Pin strip - PST 1,3/ 4-5,0 L18
1990517 PHOENIX-1990517 Datasheet
55Kb / 4P
PCB terminal block - MKKDS 5/ 2-6,35 ABGY
1990533 PHOENIX-1990533 Datasheet
53Kb / 4P
PCB terminal block - PT 1,5/ 5-3,5-H BK
More results


Mô tả tương tự - 1990559

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1700037 PHOENIX-1700037 Datasheet
87Kb / 6P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5
1700134 PHOENIX-1700134 Datasheet
62Kb / 5P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/ 3
1700231 PHOENIX-1700231 Datasheet
62Kb / 5P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/ 6
1700244 PHOENIX-1700244 Datasheet
79Kb / 5P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/ 2
1700710 PHOENIX-1700710 Datasheet
61Kb / 4P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/ 8
1700781 PHOENIX-1700781 Datasheet
145Kb / 7P
PCB terminal block - FRONT 2,5-H/SA 5/ 4
1701162 PHOENIX-1701162 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5-EX
1724660 PHOENIX-1724660 Datasheet
59Kb / 4P
PCB terminal block - FRONT 2,5-H/SA 5/ 5
1888250 PHOENIX-1888250 Datasheet
60Kb / 5P
PCB terminal block - FRONT 2,5-V/SA 5/ 4
1724152 PHOENIX-1724152 Datasheet
299Kb / 12P
FRONT 2,5-V/SA 5/ 7 - PCB terminal block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com