công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74438336047HT bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74438336047HT Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 74438336047HT
tải về  74438336047HT tải về
kích thước tập tin   946.42 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-MAPI SMT Power Inductor

74438336047HT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74438336047HT Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 74438336047HT
tải về  74438336047HT Click to download

kích thước tập tin   946.42 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-MAPI SMT Power Inductor

74438336047HT bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74438336047HT Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
Ambient Temperature (referring
to IRP) -55 °C up to +110 °C
Operating Temperature -55 °C up to +150 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently
Test conditions of Performance Rated Current: refer to IEC 62024-2-2020, Class C (PCB Copper
Width: 40 mm; PCB Copper Thickness: 105 μm)




Số phần tương tự - 74438336047HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74438336047 WURTH-74438336047 Datasheet
509Kb / 7P
WE-MAPI SMD Shielded Power Inductor
More results


Mô tả tương tự - 74438336047HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74438356010HT WURTH-74438356010HT Datasheet
556Kb / 7P
WE-MAPI SMT Power Inductor
74438356015HT WURTH-74438356015HT Datasheet
556Kb / 7P
WE-MAPI SMT Power Inductor
001.000
744383660082 WURTH-744383660082 Datasheet
602Kb / 8P
WE-MAPI SMT Power Inductor
001.000
74438366033 WURTH-74438366033 Datasheet
602Kb / 8P
WE-MAPI SMT Power Inductor
001.000
744383350047 WURTH-744383350047 Datasheet
659Kb / 6P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
744383350082 WURTH-744383350082 Datasheet
659Kb / 6P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
74438367047 WURTH-74438367047 Datasheet
780Kb / 8P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
74438356018HT WURTH-74438356018HT Datasheet
713Kb / 7P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
74438356056HT WURTH-74438356056HT Datasheet
712Kb / 7P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
74438357033 WURTH-74438357033 Datasheet
760Kb / 7P
WE-MAPI SMT Power Inductor
002.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com