công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1892042 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1892042 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1892042
tải về  1892042 tải về
kích thước tập tin   281.52 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PC 4/ 6-GU-7,62 - PCB header

1892042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1892042 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1892042
tải về  1892042 Click to download

kích thước tập tin   281.52 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PC 4/ 6-GU-7,62 - PCB header

1892042 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1892042 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 4 mm2, color: green, nominal current: 20 A, rated voltage
(III/2): 630 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 6, number
of rows: 1, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: PC 4/..-GU, pitch: 7.
62 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 4.26 mm, number of
solder pins per potential: 2, plug-in system: COMBICON PC 4, Pin connector pattern alignment:
reversed, locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Plug-in direction parallel to the PCB




Số phần tương tự - 1892042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
189204 FESTO-189204 Datasheet
81Kb / 1P
Vacuum suction cup holder
More results


Mô tả tương tự - 1892042

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1763847 PHOENIX-1763847 Datasheet
72Kb / 4P
Header - PC 5/ 4-GU-7,62 BK
1763850 PHOENIX-1763850 Datasheet
72Kb / 4P
Header - PC 5/ 6-GU-7,62 BK
1192633 PHOENIX-1192633 Datasheet
447Kb / 10P
PCB header - PC 6/ 2-GU-7,62 P26THR
Jul 20, 2022
1192635 PHOENIX-1192635 Datasheet
454Kb / 10P
PCB header - PC 6/ 3-GU-7,62 P26THR
Jul 20, 2022
1192636 PHOENIX-1192636 Datasheet
454Kb / 10P
PCB header - PC 6/ 4-GU-7,62 P26THR
Jul 20, 2022
1192638 PHOENIX-1192638 Datasheet
454Kb / 10P
PCB header - PC 6/ 5-GU-7,62 P26THR
Jul 20, 2022
1192640 PHOENIX-1192640 Datasheet
453Kb / 10P
PCB header - PC 6/ 6-GU-7,62 P26THR
Jul 20, 2022
1720686 PHOENIX-1720686 Datasheet
450Kb / 15P
PCB header - PC 5/ 2-GU-7,62
Jan 10, 2023
1054548 PHOENIX-1054548 Datasheet
364Kb / 10P
PC 6/ 4-G-7,62 - PCB header
1708624 PHOENIX-1708624 Datasheet
424Kb / 13P
IPC 5/ 4-GU-7,62 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com