công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNX4LVC74A bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SNX4LVC74A Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SNX4LVC74A
tải về  SNX4LVC74A tải về
kích thước tập tin   2822.91 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SNx4LVC74A Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Preset

SNX4LVC74A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SNX4LVC74A Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SNX4LVC74A
tải về  SNX4LVC74A Click to download

kích thước tập tin   2822.91 Kbytes
Page   40 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SNx4LVC74A Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Preset

SNX4LVC74A bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SNX4LVC74A Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Operate from 1.65V to 3.6V
• Inputs accept voltages to 5.5V
• Maximum tpd of 5.2ns at 3.3V
• Typical VOLP (output ground bounce)
<0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
• Typical VOHV (output VOH undershoot)
>2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
• Latch-up performance exceeds 250mA per JESD
17
• ESD protection exceeds JESD 22
– 2000V human-body model (A114-A)
– 1000V charged-device model (C101)

2 Applications
• Servers
• Medical, Healthcare, and Fitness
• Telecom Infrastructures
• TVs, Set-Top Boxes, and Audio
• Test and Measurement
• Industrial Transport
• Wireless Infrastructure
• Enterprise Switching
• Motor Drives
• Factory Automation and Control

3 Description
The SNx4LVC74A devices integrate two positive-edge
triggered D-type flip-flops in one convenient device.
The SN54LVC74A is designed for 2.7V to 3.6V VCC
operation, and the SN74LVC74A is designed for
1.65V to 3.6V VCC operation.




Số phần tương tự - SNX4LVC74A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SNX4LVC74A TI2-SNX4LVC74A Datasheet
3Mb / 46P
SNx4LVC74A Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Preset
REVISED DECEMBER 2024
More results


Mô tả tương tự - SNX4LVC74A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54AHC74 TI-SN54AHC74 Datasheet
105Kb / 19P
DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
SN54HC74 TI-SN54HC74 Datasheet
96Kb / 16P
DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HCT74A HITACHI-HD74HCT74A Datasheet
57Kb / 10P
Dual D-type Positive Edge-triggered Flip Flops with Clear and Preset
HD74LS74A HITACHI-HD74LS74A Datasheet
69Kb / 6P
Dual D-type Positive Edge-triggered Flip-Flops(With Preset and Clear)
logo
Texas Instruments
CD54AC74 TI-CD54AC74 Datasheet
330Kb / 6P
DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
SN54AHC74 TI-SN54AHC74_06 Datasheet
891Kb / 21P
DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
logo
Potato Semiconductor Co...
PO54G74A POTATO-PO54G74A Datasheet
563Kb / 6P
DUAL POSITIVE-EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLEAR AND PRESET
logo
Texas Instruments
SN74LS74ADRG4 TI-SN74LS74ADRG4 Datasheet
1Mb / 21P
DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
SN5474 TI1-SN5474_15 Datasheet
1Mb / 23P
DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
SN54AHC74 TI1-SN54AHC74_15 Datasheet
1Mb / 27P
Dual Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flops With Clear and Preset
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com