công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H10X0.75L bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

H10X0.75L Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện H10X0.75L
tải về  H10X0.75L tải về
kích thước tập tin   140.24 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện MachFlex™ 610HH, 10 C 0.75mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Jkt, UL AWM Style 21115

H10X0.75L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
H10X0.75L Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện H10X0.75L
tải về  H10X0.75L Click to download

kích thước tập tin   140.24 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện MachFlex™ 610HH, 10 C 0.75mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Jkt, UL AWM Style 21115

H10X0.75L bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


H10X0.75L Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
MachFlex™ 610HH, 10 Conductor 0.75mm² Stranded Bare Copper, LSZH Insulation, LSZH Jacket , UL AWM Style 21115




Số phần tương tự - H10X0.75L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
H10X1.0CH BELDEN-H10X1.0CH Datasheet
145Kb / 2P
MachFlex™ 610CH, 10 C 1.0mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS,LSZH Outer Jkt, UL AWM Style 21115
11-27-2023
H10X1.0CH-0031000M BELDEN-H10X1.0CH-0031000M Datasheet
145Kb / 2P
MachFlex™ 610CH, 10 C 1.0mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS,LSZH Outer Jkt, UL AWM Style 21115
11-27-2023
H10X1.0CH-003200M BELDEN-H10X1.0CH-003200M Datasheet
145Kb / 2P
MachFlex™ 610CH, 10 C 1.0mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS,LSZH Outer Jkt, UL AWM Style 21115
11-27-2023
H10X1.0CH-003305M BELDEN-H10X1.0CH-003305M Datasheet
145Kb / 2P
MachFlex™ 610CH, 10 C 1.0mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS,LSZH Outer Jkt, UL AWM Style 21115
11-27-2023
H10X1.0CH-003500M BELDEN-H10X1.0CH-003500M Datasheet
145Kb / 2P
MachFlex™ 610CH, 10 C 1.0mm² Str BC, LSZH Ins, LSZH Inner Jkt, TCBS,LSZH Outer Jkt, UL AWM Style 21115
11-27-2023
More results


Mô tả tương tự - H10X0.75L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
77905ELW BELDEN-77905ELW Datasheet
146Kb / 2P
KNX, 1PR 0.8mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, Cca
03-14-2023
77905ELV BELDEN-77905ELV Datasheet
146Kb / 2P
KNX, 1PR 0.8mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, B2ca
03-14-2023
77906ELV BELDEN-77906ELV Datasheet
160Kb / 2P
KNX, 2PR 0.8mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, B2ca
03-14-2023
77906ELW BELDEN-77906ELW Datasheet
159Kb / 2P
KNX, 2PR 0.8mm Sol BC, LSZH ins, OS, LSZH Jkt, Cca
03-14-2023
8471NH BELDEN-8471NH Datasheet
151Kb / 2P
Electronic, 2 C #16 Str TC, LSZH Ins, LSZH Jkt
03-04-2023
8443ZH BELDEN-8443ZH Datasheet
155Kb / 2P
Electronic, 3 C #22 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG
05-05-2023
8444ZH BELDEN-8444ZH Datasheet
138Kb / 2P
Electronic, 4 C #22 Str TC, PO Ins, LSZH Jkt, CMG
05-05-2023
50441148U BELDEN-50441148U Datasheet
148Kb / 2P
Speaker Cable, 4C 4mm² Str BC, LSZH Jkt
11-09-2022
50441149U BELDEN-50441149U Datasheet
148Kb / 2P
Speaker Cable, 4C 6mm² Str BC, LSZH Jkt
09-29-2022
U02102 BELDEN-U02102 Datasheet
144Kb / 2P
TC XLPE/LSZH, 2 C #10 Str BC, XLPE Ins E2, Blk LSZH Jkt, 600V TC 90C Dry/Wet SUN RES
12-22-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com