công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

890414027012CS bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

890414027012CS Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 890414027012CS
tải về  890414027012CS tải về
kích thước tập tin   1029.63 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-FTXH Film Capacitors

890414027012CS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
890414027012CS Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 890414027012CS
tải về  890414027012CS Click to download

kích thước tập tin   1029.63 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WCAP-FTXH Film Capacitors

890414027012CS bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


890414027012CS Thông tin chi tiết sản phẩm

General Information:
X2-Safety Class Capacitor THB; MKP - Metallized Polypropylene
Operating Temperature -40 up to +110 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C up to + 35 °C; 10 % up to 75 % RH
Maximum Selfheating (Rated) 10 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Climatic Category 40/110/56/B
Application Across the mains or in series with the mains
THB: Suitable for Harsh Environmental Conditions
Test conditions of electrical properties: +20 °C, 35 % RH if not specified differently
FIT according to separate documentation




Số phần tương tự - 890414027012CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
890414027010CS WURTH-890414027010CS Datasheet
992Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027011CS WURTH-890414027011CS Datasheet
996Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.000
890414027013CS WURTH-890414027013CS Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.000
890414027014CS WURTH-890414027014CS Datasheet
996Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.000
More results


Mô tả tương tự - 890414027012CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
890414025001CS WURTH-890414025001CS Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414025007CS WURTH-890414025007CS Datasheet
1,022Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414025010CS WURTH-890414025010CS Datasheet
1,022Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414026001CS WURTH-890414026001CS Datasheet
1,023Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414026005CS WURTH-890414026005CS Datasheet
1,021Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027002CS WURTH-890414027002CS Datasheet
992Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027004CS WURTH-890414027004CS Datasheet
1Mb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027006CS WURTH-890414027006CS Datasheet
989Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027009CS WURTH-890414027009CS Datasheet
1,009Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
890414027010CS WURTH-890414027010CS Datasheet
992Kb / 8P
WCAP-FTXH Film Capacitors
001.001
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com