công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7030205 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

7030205 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 7030205
tải về  7030205 tải về
kích thước tập tin   380.1 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Read/write Head

7030205 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7030205 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 7030205
tải về  7030205 Click to download

kích thước tập tin   380.1 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Read/write Head

7030205 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


7030205 Thông tin chi tiết sản phẩm

Functional principle
The HF read/write heads operating at a frequency of 13.56 MHz form a transmission
zone the size of which (0…500 mm) varies,
depending on the combination of read/write
head and data carrier.
The read/write distances mentioned here only represent standard values measured under
laboratory conditions.
The read/write distances of the data carriers
for mounting in metal TW-R**-M(MF) were determined in metal.
Attainable distances may vary by up to 30 %
due to component tolerances, mounting conditions, ambient conditions and material qualities (especially when mounted in metal)
Testing of the application under real operating conditions is therefore essential, especially with read/write on-the-fly




Số phần tương tự - 7030205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
7030205 TURCK-7030205 Datasheet
1Mb / 7P
HF Read/Write Head – For Bus Line Topology with TBEN-*
02/08/2024
7030205 TURCK-7030205 Datasheet
1Mb / 3P
HF Tag
11/08/2023
7030205 TURCK-7030205 Datasheet
451Kb / 5P
Read/write Head
2020-01-31
7030205 TURCK-7030205 Datasheet
346Kb / 4P
Read/write Head
2020-01-31
7030205 TURCK-7030205 Datasheet
359Kb / 7P
Read/write Head
2020-01-31
More results


Mô tả tương tự - 7030205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
IPH-30GM-V1 PF-IPH-30GM-V1 Datasheet
972Kb / 3P
Read/write head
IPH-F97-V1 PF-IPH-F97-V1 Datasheet
696Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-01 PF-IUH-F190-V1-FR1-01 Datasheet
893Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-06 PF-IUH-F190-V1-FR1-06 Datasheet
884Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-15 PF-IUH-F190-V1-FR1-15 Datasheet
890Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-02 PF-IUH-F190-V1-FR2-02 Datasheet
937Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-08 PF-IUH-F190-V1-FR2-08 Datasheet
914Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-14 PF-IUH-F190-V1-FR2-14 Datasheet
917Kb / 3P
Read/write head
IUH-F192-V1-FR1 PF-IUH-F192-V1-FR1 Datasheet
738Kb / 3P
Read/write head
IUH-F192-V1-FR2 PF-IUH-F192-V1-FR2 Datasheet
820Kb / 4P
Read/write head
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com