công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

100004502 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

100004502 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 100004502
tải về  100004502 tải về
kích thước tập tin   1592.79 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện HF Read/Write Head – Integrated-Interface Multiprotocol Ethernet

100004502 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
100004502 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 100004502
tải về  100004502 Click to download

kích thước tập tin   1592.79 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện HF Read/Write Head – Integrated-Interface Multiprotocol Ethernet

100004502 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


100004502 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Commissioning support through graphical
display of the RSSI value and the
detuning caused by metal in TAS (Turck
Automation Suite, available free of charge
at www.turck.com)
■PROFINET device, EtherNet/IP device or
Modbus TCP slave
■PROFINET S2 system redundancy
■Integrated Ethernet switch
■Supports 10 Mbps/100 Mbps
■Glass-fiber-reinforced housing
■Shock and vibration tested
■Fully encapsulated module electronics
■Protection class IP69K front, IP67 rear
■Integration in PLC systems without the use
of a special function module
■Up to 128 bytes of user data per read/write
cycle and use of fragments with 16 kilobytes
of FIFO memory each
■Data interface for convenient use of the
RFID functions
■Integrated web server with reader
parameterization
■LEDs and diagnostics

Functional principle
The HF read/write devices operating at a
frequency of 13.56 MHz form a transmission
zone, the size of which (0…500 mm) varies
depending on the combination of read/write
device and tag used.
The read/write distances mentioned here only
represent standard values measured under
laboratory conditions, free from any influences
caused by surrounding materials.
The read/write distances of the tags for
mounting in metal TW‐R**‐M(MF) were
determined in metal.
Attainable distances may vary by up to 30
% due to component tolerances, mounting
conditions, ambient conditions and material
qualities (especially when mounted in metal).
Testing of the application under real operating
conditions is therefore essential, especially
with on-the-fly reading and writing!




Số phần tương tự - 100004502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
100004529 TURCK-100004529 Datasheet
107Kb / 4P
Pressure Transmitter – With Voltage Output (3-Wire)
11/08/2023
100004545 TURCK-100004545 Datasheet
394Kb / 3P
excom I/O System Multiprotocol Gateway for Ethernet
2024-02-08
100004573 TURCK-100004573 Datasheet
1Mb / 3P
Miniature Encoder – With Analog Output Premium Line
11/07/2023
100004574 TURCK-100004574 Datasheet
1Mb / 3P
Miniature Encoder – With Analog Output Premium Line
11/07/2023
100004575 TURCK-100004575 Datasheet
1Mb / 3P
Miniature Encoder – With Analog Output Premium Line
11/07/2023
More results


Mô tả tương tự - 100004502

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
IPH-30GM-V1 PF-IPH-30GM-V1 Datasheet
972Kb / 3P
Read/write head
IPH-F97-V1 PF-IPH-F97-V1 Datasheet
696Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-01 PF-IUH-F190-V1-FR1-01 Datasheet
893Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-06 PF-IUH-F190-V1-FR1-06 Datasheet
884Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR1-15 PF-IUH-F190-V1-FR1-15 Datasheet
890Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-02 PF-IUH-F190-V1-FR2-02 Datasheet
937Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-08 PF-IUH-F190-V1-FR2-08 Datasheet
914Kb / 3P
Read/write head
IUH-F190-V1-FR2-14 PF-IUH-F190-V1-FR2-14 Datasheet
917Kb / 3P
Read/write head
IUH-F192-V1-FR1 PF-IUH-F192-V1-FR1 Datasheet
738Kb / 3P
Read/write head
IUH-F192-V1-FR2 PF-IUH-F192-V1-FR2 Datasheet
820Kb / 4P
Read/write head
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com