công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1392698 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1392698 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1392698
tải về  1392698 tải về
kích thước tập tin   1470.12 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR - Sensor/actuator cable

1392698 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1392698 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1392698
tải về  1392698 Click to download

kích thước tập tin   1470.12 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR - Sensor/actuator cable

1392698 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1392698 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12
Push Pull, coding: A, on free cable end, cable length: 3 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Save time, thanks to installation with push-pull fast locking




Số phần tương tự - 1392698

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adafruit Industries
1392 ADAFRUIT-1392 Datasheet
73Kb / 2P
Keyfob Single Button RF Remote Control - 315MHz
logo
Bulgin Limited. All rig...
1392142 ARCOLECTRIC-1392142 Datasheet
70Kb / 1P
1250 Rocker Switches
logo
PHOENIX CONTACT
1392186 PHOENIX-1392186 Datasheet
339Kb / 8P
PCB header - PCV 5/ 2-GF-15,24
Jul 20, 2022
1392187 PHOENIX-1392187 Datasheet
339Kb / 8P
PCB header - PCV 5/ 3-GF-15,24
Jul 20, 2022
1392189 PHOENIX-1392189 Datasheet
337Kb / 8P
PCB header - PCV 5/ 5-GF-15,24
Jul 20, 2022
More results


Mô tả tương tự - 1392698

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1438956 PHOENIX-1438956 Datasheet
110Kb / 8P
Sensor/Actuator cable - SAC-4P-3,0-PUR/AD
1224019 PHOENIX-1224019 Datasheet
2Mb / 6P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS
01/13/2022
1224166 PHOENIX-1224166 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR
01/13/2022
1476854 PHOENIX-1476854 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476806 PHOENIX-1476806 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-3P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476853 PHOENIX-1476853 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476855 PHOENIX-1476855 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476851 PHOENIX-1476851 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/10,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476877 PHOENIX-1476877 Datasheet
343Kb / 8P
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476902 PHOENIX-1476902 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com