công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1408971 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1408971 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1408971
tải về  1408971 tải về
kích thước tập tin   365.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC - Patch cable

1408971 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1408971 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1408971
tải về  1408971 Click to download

kích thước tập tin   365.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC - Patch cable

1408971 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1408971 Thông tin chi tiết sản phẩm

Patch cable, degree of protection: IP20, cable length: 10 m, number of positions: 4, 100 Mbps,
CAT5, material: PA 6.6, PROFINET

Your advantages
• Compact angle
• Perfect for industrial applications
• PVC cable for flexible installations
• Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
• Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
• Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
• Simultaneous power transmission with PoE++
• Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
• High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)




Số phần tương tự - 1408971

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1408970 PHOENIX-1408970 Datasheet
506Kb / 5P
Patch cable - NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC
1408972 PHOENIX-1408972 Datasheet
381Kb / 10P
NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - Network cable
1408973 PHOENIX-1408973 Datasheet
57Kb / 3P
Housing - HC-ADV-B24-SHFH-2STM40-EEE
1408974 PHOENIX-1408974 Datasheet
381Kb / 10P
NBC-R4RC/1,0-93B/R4RC - Network cable
1408975 PHOENIX-1408975 Datasheet
381Kb / 10P
NBC-R4RC/2,0-93B/R4RC - Network cable
More results


Mô tả tương tự - 1408971

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1408970 PHOENIX-1408970 Datasheet
506Kb / 5P
Patch cable - NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC
1407502 PHOENIX-1407502 Datasheet
193Kb / 13P
Network cable - NBC-MSD/10,0-93B/R4AC SCO
09/11/2020
1403934 PHOENIX-1403934 Datasheet
275Kb / 8P
Network cable - NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC
Jan 11, 2023
1408367 PHOENIX-1408367 Datasheet
282Kb / 7P
Patch cable - NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0
1408953 PHOENIX-1408953 Datasheet
339Kb / 8P
Network cable - NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC
1408968 PHOENIX-1408968 Datasheet
333Kb / 8P
Patch cable - NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC
1408969 PHOENIX-1408969 Datasheet
333Kb / 8P
Patch cable - NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
1407355 PHOENIX-1407355 Datasheet
591Kb / 15P
Network cable - NBC-M 8MS/10,0-93B/R4AC
1407535 PHOENIX-1407535 Datasheet
680Kb / 18P
NBC-M12FSD/10,0-93B/R4AC - Network cable
1158968 PHOENIX-1158968 Datasheet
460Kb / 10P
NBC-M8MSD/10,0-93B/R4AC - Network cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com