công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74489440100 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

74489440100 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 74489440100
tải về  74489440100 tải về
kích thước tập tin   617.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-TDC SMT Shielded Coupled Inductor

74489440100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74489440100 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 74489440100
tải về  74489440100 Click to download

kích thước tập tin   617.58 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-TDC SMT Shielded Coupled Inductor

74489440100 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


74489440100 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Properties:
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +85 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




Số phần tương tự - 74489440100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74489440100 WURTH-74489440100 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
More results


Mô tả tương tự - 74489440100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74489440018 WURTH-74489440018 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
744894300068 WURTH-744894300068 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018
744894400039 WURTH-744894400039 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
744894400082 WURTH-744894400082 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440027 WURTH-74489440027 Datasheet
227Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440068 WURTH-74489440068 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440100 WURTH-74489440100 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440150 WURTH-74489440150 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489440180 WURTH-74489440180 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8038
74489430068 WURTH-74489430068 Datasheet
250Kb / 3P
COUPLED INDUCTOR WE-TDC 8018
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com