công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1912508 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1912508 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1912508
tải về  1912508 tải về
kích thước tập tin   408.59 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MVSTBR 2,5 HC/12-ST-5,08 - PCB connector

1912508 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1912508 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1912508
tải về  1912508 Click to download

kích thước tập tin   408.59 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MVSTBR 2,5 HC/12-ST-5,08 - PCB connector

1912508 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1912508 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A (see
derating curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type:
Socket, number of potentials: 12, number of rows: 1, number of positions: 12, number of
connections: 12, product range: MVSTBR 2,5 HC/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method:
Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, conductor/PCB connection
direction: 90 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5 HC, locking:
without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known connection principle allows worldwide use
• Low temperature rise, thanks to maximum contact force
• Allows connection of two conductors
• Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations




Số phần tương tự - 1912508

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
19125 BELDEN-19125 Datasheet
148Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, EPDM Ins, Rubber Jkt, UL Type SJ
05-05-2023
19125-010250 BELDEN-19125-010250 Datasheet
148Kb / 2P
Portable Cordage, 3 C #18 Str BC, EPDM Ins, Rubber Jkt, UL Type SJ
05-05-2023
logo
PHOENIX CONTACT
1912524 PHOENIX-1912524 Datasheet
126Kb / 9P
Printed-circuit board connector - MVSTBR 2,5 HC/ 3-STF
1912537 PHOENIX-1912537 Datasheet
400Kb / 14P
MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF - PCB connector
1912540 PHOENIX-1912540 Datasheet
384Kb / 14P
MVSTBR 2,5 HC/ 5-STF - PCB connector
More results


Mô tả tương tự - 1912508

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1912294 PHOENIX-1912294 Datasheet
397Kb / 12P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 2-ST
Jan 3, 2023
1912304 PHOENIX-1912304 Datasheet
383Kb / 12P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST
1912317 PHOENIX-1912317 Datasheet
383Kb / 12P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 4-ST
1912375 PHOENIX-1912375 Datasheet
383Kb / 12P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/10-ST
1912443 PHOENIX-1912443 Datasheet
398Kb / 12P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 6-ST-5,08
1912647 PHOENIX-1912647 Datasheet
323Kb / 11P
PCB connector - MVSTBR 2,5 HC/ 4-STF-5,08
1912414 PHOENIX-1912414 Datasheet
411Kb / 15P
MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 - PCB connector
1912320 PHOENIX-1912320 Datasheet
539Kb / 15P
MVSTBR 2,5 HC/ 5-ST - PCB connector
1912498 PHOENIX-1912498 Datasheet
394Kb / 15P
MVSTBR 2,5 HC/11-ST-5,08 - PCB connector
1912362 PHOENIX-1912362 Datasheet
523Kb / 15P
MVSTBR 2,5 HC/ 9-ST - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com