công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1898266 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1898266 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1898266
tải về  1898266 tải về
kích thước tập tin   323.42 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - PCB connector

1898266 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1898266 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1898266
tải về  1898266 Click to download

kích thước tập tin   323.42 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 C2 - PCB connector

1898266 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1898266 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 10 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Socket, number of potentials:
2, number of rows: 1, number of positions: 2, number of connections: 2, product range: ZEC 1,5/.
.-LPV, pitch: 5 mm, mounting: Direct plug-in method, conductor/PCB connection direction: 0 °,
number of solder pins per potential: 2, plug-in system: ZEC, locking: without, mounting: without,
type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Easy component connection
• Inexpensive direct plug-in connection with just one component




Số phần tương tự - 1898266

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1898210000 WEIDMULLER-1898210000 Datasheet
136Kb / 2P
MOPL K3 N FE
1898250000 WEIDMULLER-1898250000 Datasheet
379Kb / 5P
SL-SMT 5.00HC/20/180LF 3.2SN BK BX SO
logo
Alpha Wire
189825C ALPHAWIRE-189825C Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specifications
12/8/2022
logo
PHOENIX CONTACT
1898279 PHOENIX-1898279 Datasheet
319Kb / 8P
ZEC 1,5/ 3-LPV-5,0 C2 - PCB connector
1898295 PHOENIX-1898295 Datasheet
110Kb / 5P
PCB connector - ZEC 1,5/ 5-LPV-5,0 C2
More results


Mô tả tương tự - 1898266

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1898295 PHOENIX-1898295 Datasheet
110Kb / 5P
PCB connector - ZEC 1,5/ 5-LPV-5,0 C2
1898334 PHOENIX-1898334 Datasheet
107Kb / 3P
ZEC 1,5/ 9-LPV-5,0 C2
1898347 PHOENIX-1898347 Datasheet
106Kb / 3P
ZEC 1,5/10-LPV-5,0 C2
1898350 PHOENIX-1898350 Datasheet
106Kb / 3P
ZEC 1,5/11-LPV-5,0 C2
1898363 PHOENIX-1898363 Datasheet
106Kb / 3P
ZEC 1,5/12-LPV-5,0 C2
1898444 PHOENIX-1898444 Datasheet
60Kb / 3P
PCB connector - ZEC 1,5/ 9-LPV-7,5 C2
1898457 PHOENIX-1898457 Datasheet
60Kb / 3P
PCB connector - ZEC 1,5/10-LPV-7,5 C2
1898460 PHOENIX-1898460 Datasheet
60Kb / 3P
PCB connector - ZEC 1,5/11-LPV-7,5 C2
1898428 PHOENIX-1898428 Datasheet
97Kb / 5P
PCB connector - ZEC 1,5/ 7-LPV-7,5 C2
09/12/2020
1898305 PHOENIX-1898305 Datasheet
323Kb / 8P
ZEC 1,5/ 6-LPV-5,0 C2 - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com