công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

744731222 bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744731222 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 744731222_V01
tải về  744731222 tải về
kích thước tập tin   714.18 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor

744731222 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
744731222 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 744731222_V01
tải về  744731222 Click to download

kích thước tập tin   714.18 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor

744731222 bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


744731222 Thông tin chi tiết sản phẩm

General Properties:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +125 °C under worst
case conditions
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +85 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




Số phần tương tự - 744731222_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744731222 WURTH-744731222 Datasheet
904Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
More results


Mô tả tương tự - 744731222_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744731222 WURTH-744731222 Datasheet
904Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
744731331 WURTH-744731331 Datasheet
897Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
744731471 WURTH-744731471 Datasheet
907Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
744731472 WURTH-744731472 Datasheet
914Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
744731562 WURTH-744731562 Datasheet
896Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
7447471022 WURTH-7447471022 Datasheet
884Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
7447471100 WURTH-7447471100 Datasheet
888Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
7447471101 WURTH-7447471101 Datasheet
910Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
7447471472 WURTH-7447471472 Datasheet
934Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
7447471682 WURTH-7447471682 Datasheet
914Kb / 6P
WE-TIS Shielded Radial Leaded Wire Wound Inductor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com