công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2713735 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

2713735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 2713735
tải về  2713735 tải về
kích thước tập tin   447.66 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY - PCB terminal block

2713735 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2713735 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2713735
tải về  2713735 Click to download

kích thước tập tin   447.66 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện MKDSO 2,5/ 3-6 SET KMGY - PCB terminal block

2713735 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


2713735 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5
mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range:
MKDSO 2,5/..L+R, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve,
mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light grey, Pin layout:
Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging:
packed in cardboard. Article with lateral pin exit

Your advantages
• Maintenance-free and vibration-resistant, thanks to the Reakdyn principle or spring-loaded elements
• PCB terminal block is orthogonal to the PCB
• Internationally recognized and proven screw connection




Số phần tương tự - 2713735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2713706 PHOENIX-2713706 Datasheet
57Kb / 3P
Optional with bus connector for DIN rail mounting as well as power connection system
2713719 PHOENIX-2713719 Datasheet
250Kb / 10P
DIN rail bus connector as an option
logo
Weidmuller
2713720000 WEIDMULLER-2713720000 Datasheet
488Kb / 5P
BCF 3.81/04/180 SN GN BX SO
logo
PHOENIX CONTACT
2713722 PHOENIX-2713722 Datasheet
171Kb / 5P
Electronic housing - ME 22.5 TBUS1.5/5-ST-3.81 KMGY
2713748 PHOENIX-2713748 Datasheet
126Kb / 3P
MSTBO 2,5/ 3-6 ST SET KMGY
More results


Mô tả tương tự - 2713735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2199676 PHOENIX-2199676 Datasheet
60Kb / 5P
PCB terminal block - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY
2199773 PHOENIX-2199773 Datasheet
85Kb / 3P
PCB terminal block - MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY
2695950 PHOENIX-2695950 Datasheet
56Kb / 3P
PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-R BU
2707932 PHOENIX-2707932 Datasheet
61Kb / 5P
PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-6 SET
2707945 PHOENIX-2707945 Datasheet
62Kb / 5P
PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 4-4 SET
2713751 PHOENIX-2713751 Datasheet
69Kb / 4P
PCB terminal block - MKDSO 2.5/4-6 SET KMGY
2854092 PHOENIX-2854092 Datasheet
157Kb / 5P
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY
2854102 PHOENIX-2854102 Datasheet
80Kb / 6P
PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 3-L KMGY
2908472 PHOENIX-2908472 Datasheet
81Kb / 6P
PCB terminal block - MKDSO 2,5/ 4-R KMGY
2908485 PHOENIX-2908485 Datasheet
82Kb / 5P
PCB terminal block - MKDSO 2.5/4-L KMGY
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com