công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1952173 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1952173 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1952173
tải về  1952173 tải về
kích thước tập tin   1006.76 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FMC 1,5/17-ST-3,5-RF - Printed-circuit board connector

1952173 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1952173 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1952173
tải về  1952173 Click to download

kích thước tập tin   1006.76 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FMC 1,5/17-ST-3,5-RF - Printed-circuit board connector

1952173 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1952173 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: green, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Tin, type of contact: Socket, number of potentials: 17, number of
rows: 1, number of positions: 17, number of connections: 17, product range: FMC 1,5/..-ST-RF,
pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection
direction: 0 °, plug-in system: COMBICON MC 1,5, locking: Snap-in locking, mounting: Selflocking
flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Intuitive use through colour coded actuation lever
• Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




Số phần tương tự - 1952173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1952102 PHOENIX-1952102 Datasheet
1,017Kb / 24P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/10-ST-3,5-RF
Jan 3, 2023
1952115 PHOENIX-1952115 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/11-ST-3,5-RF
1952128 PHOENIX-1952128 Datasheet
179Kb / 14P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/12-ST-3,5-RF
09/12/2020
1952131 PHOENIX-1952131 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/13-ST-3,5-RF
1952144 PHOENIX-1952144 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/14-ST-3,5-RF
More results


Mô tả tương tự - 1952173

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1952021 PHOENIX-1952021 Datasheet
77Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF
1952050 PHOENIX-1952050 Datasheet
186Kb / 13P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF
1952186 PHOENIX-1952186 Datasheet
70Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/18-ST-3,5-RF
1952157 PHOENIX-1952157 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/15-ST-3,5-RF
1952160 PHOENIX-1952160 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/16-ST-3,5-RF
1952144 PHOENIX-1952144 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/14-ST-3,5-RF
1952115 PHOENIX-1952115 Datasheet
71Kb / 4P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/11-ST-3,5-RF
1952128 PHOENIX-1952128 Datasheet
179Kb / 14P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/12-ST-3,5-RF
09/12/2020
1952047 PHOENIX-1952047 Datasheet
1Mb / 24P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RF
Jul 20, 2022
1952063 PHOENIX-1952063 Datasheet
1,017Kb / 24P
Printed-circuit board connector - FMC 1,5/ 6-ST-3,5-RF
Dec 30, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com