công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

100004657 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

100004657 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 100004657
tải về  100004657 tải về
kích thước tập tin   318.24 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)

100004657 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
100004657 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 100004657
tải về  100004657 Click to download

kích thước tập tin   318.24 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)

100004657 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


100004657 Thông tin chi tiết sản phẩm

■ Ceramic measuring cell
■ Extremely high measuring accuracy
■ Compact and robust design
■ Excellent temperature behavior
■ Pressure range 0…50 mbar rel.
■ 10…30 VDC
■ Analog output 4…20 mA
■ Process connection 1/4"-18 NPT male
thread
■ Plug-in device, M12 × 1

Functional principle
The pressure sensors in the PT…-1500 product series operate with a ceramic measuring
cell in various micropressure ranges of up
to -100…600 mbar in 2- or 3-wire technology. Depending on the sensor variant, the processed signal is available as an analog output
signal (4…20 mA, 0…10 V, 0…5 V, ratiometric).
In addition to the standard variants, there are
special sensors for uses such as ATEX areas.

A wide range of process connections and
electrical connections offer a high degree of
flexibility in a wide range of application




Số phần tương tự - 100004657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
100004654 TURCK-100004654 Datasheet
318Kb / 2P
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
2023-07-21
100004655 TURCK-100004655 Datasheet
318Kb / 2P
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
2023-07-21
100004656 TURCK-100004656 Datasheet
318Kb / 2P
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
100004658 TURCK-100004658 Datasheet
318Kb / 2P
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
2023-07-21
100004659 TURCK-100004659 Datasheet
318Kb / 2P
Pressure Transmitter With Current Output (2-Wire)
More results


Mô tả tương tự - 100004657

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
AD590 INTERSIL-AD590 Datasheet
95Kb / 10P
2-Wire, Current Output Temperature Transducer
August 1997
AD590 INTERSIL-AD590_02 Datasheet
334Kb / 10P
2-Wire, Current Output Temperature Transducer
January 2002
logo
List of Unclassifed Man...
JH240 ETC1-JH240 Datasheet
215Kb / 2P
2-WIRE RTD TRANSMITTER
logo
Festo Corporation.
571471 FESTO-571471 Datasheet
92Kb / 2P
Pressure transmitter
571472 FESTO-571472 Datasheet
92Kb / 2P
Pressure transmitter
logo
Renesas Technology Corp
AD590 RENESAS-AD590 Datasheet
631Kb / 10P
2-Wire, Current Output Temperature Transducer
January 2002
logo
WOLFSPEED, INC.
AMS3011 WOLFSPEED-AMS3011 Datasheet
511Kb / 8P
Miniaturized pressure transmitter with 0 .. 5 V output
April 2016 Rev. 1.0
AMS4710 WOLFSPEED-AMS4710 Datasheet
610Kb / 8P
Miniaturized pressure transmitter with analog 0 ... 10 V output
March 2020 Rev. 1.0
AMS4711 WOLFSPEED-AMS4711 Datasheet
539Kb / 8P
Miniaturized pressure transmitter with 0 .. 5 V output
March 2015 Rev. 4.0
AMS4712 WOLFSPEED-AMS4712 Datasheet
607Kb / 8P
Miniaturized pressure transmitter with 4 .. 20 mA output
March 2015 Rev. 4.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com