công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA01P3C bảng dữ liệu (PDF) - ML Accessories Limited. All rights reserved.

BA01P3C Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
tên linh kiện BA01P3C
tải về  BA01P3C tải về
kích thước tập tin   151.8 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 230V IP44 G9 Triple Spotlight with Round Frosted Glass

BA01P3C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BA01P3C Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.

tên linh kiện BA01P3C
tải về  BA01P3C Click to download

kích thước tập tin   151.8 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 230V IP44 G9 Triple Spotlight with Round Frosted Glass

BA01P3C bảng dữ liệu (HTML) - ML Accessories Limited. All rights reserved.


BA01P3C Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
230V IP44 G9 Triple Spotlight with Round Frosted Glass -
Chrome




Số phần tương tự - BA01P3C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ML Accessories Limited....
BA01P3MB KNIGHTSBRIDGE-BA01P3MB Datasheet
139Kb / 1P
230V IP44 G9 Triple Spotlight with Round Frosted Glass
03/05/2024
More results


Mô tả tương tự - BA01P3C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
4753513 ETC2-4753513 Datasheet
30Kb / 1P
HALOGEN CAPSULE LAMP G9 240V 40W 1500HRS FROSTED
logo
LUMEX INC.
LCD-S301C31TR LUMEX-LCD-S301C31TR Datasheet
56Kb / 1P
TRIPLE DIGIT LCD GLASS
logo
Nell Semiconductor Co.,...
TTA1943 NELLSEMI-TTA1943 Datasheet
256Kb / 3P
Silicon PNP triple diffusion planar transistor -15A/-230V/150W
TTC5200 NELLSEMI-TTC5200 Datasheet
256Kb / 3P
Silicon NPN triple diffusion planar transistor 15A/230V/150W
logo
Molex Electronics Ltd.
130112-0128 MOLEX11-130112-0128 Datasheet
31Kb / 1P
Handle Assembly with Guard for Spotlight & Floodlight
130112-0129 MOLEX11-130112-0129 Datasheet
31Kb / 1P
Handle Assembly with Guard for Spotlight & Floodlight with Switch
logo
Inolux Corporation
HHT3XX60C INOLUX-HHT3XX60C Datasheet
601Kb / 10P
3mm Round Lamp with Triple Level Housing
logo
Ledil, Inc.
C16378 LEDIL-C16378 Datasheet
3Mb / 4P
Asymmetric spotlight beam
logo
Energizer
TUF4CPE ENERGIZER-TUF4CPE Datasheet
137Kb / 1P
LED Spotlight
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM7124MD FUMAN-FM7124MD Datasheet
283Kb / 11P
LED power spotlight driver IC
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com