công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM090KC800G1 bảng dữ liệu (PDF) - SMC Diode Solutions Co. LTD

SM090KC800G1 Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD
tên linh kiện SM090KC800G1
tải về  SM090KC800G1 tải về
kích thước tập tin   369.22 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Modules Standard Diodes

SM090KC800G1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SM090KC800G1 Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện SM090KC800G1
tải về  SM090KC800G1 Click to download

kích thước tập tin   369.22 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện Power Modules Standard Diodes

SM090KC800G1 bảng dữ liệu (HTML) - SMC Diode Solutions Co. LTD


SM090KC800G1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Heat transfer through aluminum oxide DBC
Ceramic isolated metal base plate
Industrial standard package
Thick copper base plate
Plastic shell meets UL 94 V-0 flammability rating
UL approved file E517293
This is a Pb − Free Device
Base plate: Nickel plated; Terminals: Nickel plated
T1 Package compatible with JEDEC TO-240AA package
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request




Số phần tương tự - SM090KC800G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM09093-51LD STEALTH_MICROWAVE-SM09093-51LD Datasheet
150Kb / 3P
900 - 930 MHz 120 Watt Power Amplifier
More results


Mô tả tương tự - SM090KC800G1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRKD600 IRF-IRKD600_06 Datasheet
110Kb / 7P
STANDARD DIODES SUPER MAGM-A-part??Power Modules
logo
Vishay Siliconix
VSKD600 VISHAY-VSKD600 Datasheet
240Kb / 7P
Standard Diodes, 600 A(SUPER MAGN-A-PAKTM Power Modules)
11-Aug-08
logo
Nell Semiconductor Co.,...
NKD60 NELLSEMI-NKD60 Datasheet
273Kb / 5P
Standard Diodes, 600 A ( MAGN-A-PAK Power Modules)
NKD240 NELLSEMI-NKD240 Datasheet
1Mb / 3P
Standard Recovery Diodes, 240 A(INT-A-PAK Power Modules)
NKD250 NELLSEMI-NKD250 Datasheet
1Mb / 4P
Standard Diodes, 250 A( MAGN-A-PAK Power Modules)
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKD7108P VISHAY-VS-VSKD7108P Datasheet
1Mb / 10P
ADD-A-PAK Generation VII Power Modules Standard Diodes
21-Mar-14
VSKD5608P VISHAY-VSKD5608P Datasheet
1Mb / 10P
ADD-A-PAK Generation VII Power Modules Standard Diodes
21-Mar-14
VSKD9104 VISHAY-VSKD9104 Datasheet
276Kb / 10P
ADD-A-PAK Generation VII Power Modules Standard Diodes
06-Jun-12
logo
Inchange Semiconductor ...
VSKC91-16 ISC-VSKC91-16 Datasheet
245Kb / 2P
Modules Standard Diodes
VSKJ91-16 ISC-VSKJ91-16 Datasheet
281Kb / 2P
Modules Standard Diodes
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com