công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1408811 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1408811 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1408811
tải về  1408811 tải về
kích thước tập tin   594.07 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Power cable

1408811 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1408811 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1408811
tải về  1408811 Click to download

kích thước tập tin   594.07 Kbytes
Page   16 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Power cable

1408811 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1408811 Thông tin chi tiết sản phẩm

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: T,
on Socket straight M12, coding: T, cable length: 10 m, For direct current up to 12 A/63 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against incorrect connection using special T-coding
• Our standard: robust halogen-free PUR cable




Số phần tương tự - 1408811

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1408810 PHOENIX-1408810 Datasheet
594Kb / 16P
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Power cable
1408812 PHOENIX-1408812 Datasheet
570Kb / 18P
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Power cable
1408813 PHOENIX-1408813 Datasheet
142Kb / 9P
Power cable - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR
09/11/2020
1408814 PHOENIX-1408814 Datasheet
569Kb / 18P
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Power cable
1408815 PHOENIX-1408815 Datasheet
570Kb / 18P
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Power cable
More results


Mô tả tương tự - 1408811

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1415199 PHOENIX-1415199 Datasheet
103Kb / 5P
Power cable - SAC-4P-MRT/ 10,0-PUR/FRT SCO
1415205 PHOENIX-1415205 Datasheet
110Kb / 5P
Power cable - SAC-4P-MRT/ 10,0-PUR/FRT SH SC
1012044 PHOENIX-1012044 Datasheet
68Kb / 4P
Power cable - SAC-4P-M12MST/3,5-PUR/M12FST
1415343 PHOENIX-1415343 Datasheet
66Kb / 4P
Power cable - SAC-4P-20,0-PUR/M12FST SH
1421499 PHOENIX-1421499 Datasheet
68Kb / 4P
Power cable - SAC-4P-50,0-PUR/M12FST
1408813 PHOENIX-1408813 Datasheet
142Kb / 9P
Power cable - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR
09/11/2020
1424122 PHOENIX-1424122 Datasheet
155Kb / 9P
Power cable - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR SH
09/11/2020
1442502 PHOENIX-1442502 Datasheet
144Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-10,0-PUR/M12FS P
09/11/2020
1696442 PHOENIX-1696442 Datasheet
85Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-PUR/M12FR
12/07/2018
1476851 PHOENIX-1476851 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/10,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com