công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CTD416-20AC bảng dữ liệu (PDF) - Allegro MicroSystems

CTD416-20AC Datasheet PDF - Allegro MicroSystems
tên linh kiện CTD416-20AC
tải về  CTD416-20AC tải về
kích thước tập tin   2107.83 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
Giải thích chi tiết về linh kiện XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error

CTD416-20AC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CTD416-20AC Datasheet PDF - Allegro MicroSystems

tên linh kiện CTD416-20AC
tải về  CTD416-20AC Click to download

kích thước tập tin   2107.83 Kbytes
Page   33 Pages
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
Giải thích chi tiết về linh kiện XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error

CTD416-20AC bảng dữ liệu (HTML) - Allegro MicroSystems


CTD416-20AC Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES AND BENEFITS
• Integrated current carrying conductor (CCC)
• Linear analog output voltage
• Total error output: ±1.0% FS
• 1 MHz bandwidth
• Response time: ~300 ns
• UL/IEC 62368-1 and UL1577 certification
□ Rated isolation voltage: 2.5 kVRMS
□ Working voltage for basic isolation: 701 VRMS
□ Working voltage for reinforced isolation: 344 VRMS
• IEC 61000-4-5 certified
• Low noise: 9.5 to 19.0 mARMS @ fBW = 100 kHz
• Supply voltage: 3.0 to 3.6 V
• Filter function to reduce noise on output pin
• Immunity to common mode fields: –40 dB
• AEC-Q100 grade 1
• 8-lead SOIC package
• Integrated contact current sensing for low to medium
current ranges:
□ 0 to 20 A
□ ±20 A
□ 0 to 30 A
□ ±30 A
□ 0 to 50 A
□ ±50 A
□ 0 to 65 A
□ ±65 A




Số phần tương tự - CTD416-20AC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
CTD418-20AC ALLEGRO-CTD418-20AC Datasheet
2Mb / 34P
XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
Rev. 3 December 15, 2023
CTD418-20DC ALLEGRO-CTD418-20DC Datasheet
2Mb / 34P
XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
Rev. 3 December 15, 2023
CTD418-30AC ALLEGRO-CTD418-30AC Datasheet
2Mb / 34P
XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
Rev. 3 December 15, 2023
CTD418-30DC ALLEGRO-CTD418-30DC Datasheet
2Mb / 34P
XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
Rev. 3 December 15, 2023
CTD418-50AC ALLEGRO-CTD418-50AC Datasheet
2Mb / 34P
XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
Rev. 3 December 15, 2023
More results


Mô tả tương tự - CTD416-20AC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI91845 VISHAY-SI91845 Datasheet
126Kb / 9P
150-mA Ultra Low-Noise LDO Regulator With Error Flag and Discharge Option
29-Mar-04
logo
Honeywell Solid State E...
ASDXAVX010NGSA3 HONEYWELL-ASDXAVX010NGSA3 Datasheet
482Kb / 6P
Low Pressure and Ultra-Low Pressure Digital Output,2 Total Error Band, 10 Inches H20 to 100 psi
logo
TE Connectivity Ltd
U5300 TEC-U5300 Datasheet
167Kb / 7P
Superior Accuracy and Total Error Band
logo
American Electronic Com...
TMR2701 AEC-TMR2701 Datasheet
559Kb / 4P
High Sensitivity and Low Hysteresis TMR linear sensor
logo
MultiDimension Technolo...
TMR2901 MULTIDIMENSION-TMR2901 Datasheet
507Kb / 5P
Ultra High Sensitivity TMR linear sensor
V1.0a
TMR2922 MULTIDIMENSION-TMR2922 Datasheet
469Kb / 4P
Ultra High Sensitivity TMR linear sensor
V1.0a
TMR2905 MULTIDIMENSION-TMR2905 Datasheet
625Kb / 5P
Ultra High Sensitivity TMR linear sensor
V1.0a
TMR9001 MULTIDIMENSION-TMR9001 Datasheet
645Kb / 5P
Ultra High Sensitivity,Ultra Low Noise TMR linear sensor
V1.0a
TMR9002 MULTIDIMENSION-TMR9002 Datasheet
720Kb / 5P
Ultra High Sensitivity,Ultra Low Noise TMR linear sensor
V1.0a
TMR9082 MULTIDIMENSION-TMR9082 Datasheet
748Kb / 7P
High sensitivity, Low Noise TMR Magnetic Linear Sensor
Version 1.0
More results




Giới thiệu về Allegro MicroSystems


Allegro MicroSystems is a semiconductor company that designs, manufactures, and markets high-performance power and sensing solutions. The company was founded in 1990 and is headquartered in Manchester, New Hampshire, USA.

Allegro MicroSystems' product portfolio includes Hall-effect sensors, power ICs, motor drivers, and magnetic digital position sensors. These products are used in a wide range of applications, including automotive, industrial, and consumer electronics.

Allegro MicroSystems is known for its expertise in magnetic sensing technology, which is used in many of its products. The company's products are designed to meet the highest standards of performance and reliability, and are manufactured using the latest technology and materials. Allegro MicroSystems also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

Allegro MicroSystems has a global presence, with sales offices and representatives located around the world. The company is dedicated to delivering innovative and reliable power and sensing solutions that meet the evolving needs of the electronics industry. In 2021, Allegro MicroSystems went public through an initial public offering (IPO) on the NASDAQ stock exchange.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com