công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6825482 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

6825482 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 6825482
tải về  6825482 tải về
kích thước tập tin   1230.3 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor

6825482 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
6825482 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 6825482
tải về  6825482 Click to download

kích thước tập tin   1230.3 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor

6825482 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


6825482 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Smooth sonic transducer face
■Cylindrical housing M12, potted
■Connection via M12 × 1 male connector
■Teach range adjustable via connection
cable
■Blind zone: 4 cm
■Range: 40 cm
■Resolution: 0.5 mm
■Aperture angle of sonic cone: ±15 °
■Switching output, PNP, programmable via
IO-Link
■NO/NC programmable
■IO-Link
Functional principle
Ultrasonic sensors capture a multitude of
objects contactlessly and wear-free with
ultrasonic waves. It does not matter whether
the object is transparent or opaque, metallic
or non-metallic, firm, liquid or powdery. Even
environmental conditions such as spray, dust
or rain hardly affect their function.
The sonic cone diagram indicates the
detection range of the sensor. In accordance
with standard EN 60947-5-2, quadratic targets
in a range of sizes (20 × 20 mm, 100 × 100
mm) and a round rod with a diameter of
27 mm are used.
Important: The detection ranges for other
targets may differ from those for standard
targets due to the different reflection
properties and geometries.




Số phần tương tự - 6825482

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
6825482 TURCK-6825482 Datasheet
1Mb / 5P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
6825482 TURCK-6825482 Datasheet
1Mb / 5P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
6825482 TURCK-6825482 Datasheet
522Kb / 5P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
6825482 TURCK-6825482 Datasheet
510Kb / 5P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
6825482 TURCK-6825482 Datasheet
1Mb / 6P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
More results


Mô tả tương tự - 6825482

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
GLV30-8-2000-2372 PF-GLV30-8-2000-2372 Datasheet
303Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD1400-R200-EP-IO-V3 PF-OBD1400-R200-EP-IO-V3 Datasheet
435Kb / 4P
Diffuse mode sensor
OBD1000-R101-2EP-IO-V31 PF-OBD1000-R101-2EP-IO-V31 Datasheet
487Kb / 4P
Diffuse mode sensor
OBD8000-R300-2P1-V1-L PF-OBD8000-R300-2P1-V1-L Datasheet
382Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD8000-R300-2PP-V1-L PF-OBD8000-R300-2PP-V1-L Datasheet
382Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD200-18GM60-E5-IR-1C PF-OBD200-18GM60-E5-IR-1C Datasheet
892Kb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-08-29
OBD450-18GK40A-E0-V1 PF-OBD450-18GK40A-E0-V1 Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
OBD450-18GM40A-E0-V1 PF-OBD450-18GM40A-E0-V1 Datasheet
997Kb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
OBD500-18GM60-E5-V1-IR-1C PF-OBD500-18GM60-E5-V1-IR-1C Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-08-29
OBD600-18GM40-E0-V1 PF-OBD600-18GM40-E0-V1 Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com