công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P4SMF110A bảng dữ liệu (PDF) - SMC Diode Solutions Co. LTD

P4SMF110A Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD
tên linh kiện P4SMF110A
tải về  P4SMF110A tải về
kích thước tập tin   253.44 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4SMF110A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
P4SMF110A Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện P4SMF110A
tải về  P4SMF110A Click to download

kích thước tập tin   253.44 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4SMF110A bảng dữ liệu (HTML) - SMC Diode Solutions Co. LTD


P4SMF110A Thông tin chi tiết sản phẩm

Compatible with IEC 61000-4-2 (ESD): Air ±15kV, Contact ±8kV
Compatible with IEC 61000-4-4 (EFT): 40A, 5/50ns
Compatible with IEC 61000-4-5 (Surge): 8/20μs Waveform
400 Watts Peak Pulse Power per Line (tp = 10/1000μs)
Low Inductance
Excellent Clamping Capability
Unidirectional & Bidirectional Configurations
Low Leakage Current: < 1μA (Typical)
Fast Response Time
Available in Multiple Voltages
RoHS Compliant




Số phần tương tự - P4SMF110A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
P4SMFJ LEIDITECH-P4SMFJ Datasheet
3Mb / 7P
Surface Mount - 400W
01.06.2019
logo
Yea Shin Technology Co....
P4SMFJ-A YEASHIN-P4SMFJ-A Datasheet
1Mb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMFJ10 YEASHIN-P4SMFJ10 Datasheet
1,002Kb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE - 5.0 to 188 Volts 400 Watt Peak Power Pulse
P4SMFJ10 YEASHIN-P4SMFJ10 Datasheet
1Mb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P4SMFJ10 YEASHIN-P4SMFJ10 Datasheet
1Mb / 4P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Mô tả tương tự - P4SMF110A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
P6KE6.8 BILIN-P6KE6.8 Datasheet
256Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1N6267 BILIN-1N6267 Datasheet
119Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ5913 ETC2-SMAJ5913 Datasheet
293Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor
SMBJ5913 ETC2-SMBJ5913 Datasheet
205Kb / 3P
Transient Voltage Suppressor
SMCJ5629 ETC2-SMCJ5629 Datasheet
322Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMBJ-LC5.0 SUNMATE-SMBJ-LC5.0 Datasheet
295Kb / 4P
Transient Voltage Suppressor
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com