công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

7580225 bảng dữ liệu (PDF) - Turck, Inc.

7580225 Datasheet PDF - Turck, Inc.
tên linh kiện 7580225
tải về  7580225 tải về
kích thước tập tin   1048.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor

7580225 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
7580225 Datasheet PDF - Turck, Inc.

tên linh kiện 7580225
tải về  7580225 Click to download

kích thước tập tin   1048.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TURCK [Turck, Inc.]
Trang chủ  https://www.turck.us/en/index.php
Logo TURCK - Turck, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor

7580225 bảng dữ liệu (HTML) - Turck, Inc.


7580225 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■Rectangular transducer front
■Cylindrical housing M18, potted
■Connection via M12 x 1 male
■Temperature compensation
■Blind zone: 2.5 cm
■Range: 40 cm
■Resolution: 0.5 mm
■Aperture angle of sonic cone: ±15 °
■Frequency output 240…1600 Hz (60…400
Hz)
■Frequency range selectable via FS control
line (see functional principle)
Functional principle
Ultrasonic sensors capture a multitude
of objects contactless and wear-free with
ultrasonic waves. It does not matter whether
the object is transparent or opaque, metallic
or non-metallic, firm, liquid or powdery. Even
environmental conditions such as spray, dust
or rain hardly affect their function.
The frequency range can be selected via the
control input. If this is connected to ground (-),
the lower frequency range is selected. If it is
not connected to ground or connected to the
supply voltage, the output works in the higher
frequency range.




Số phần tương tự - 7580225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Turck, Inc.
7580225 TURCK-7580225 Datasheet
460Kb / 4P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
7580225 TURCK-7580225 Datasheet
448Kb / 4P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
7580225 TURCK-7580225 Datasheet
1Mb / 4P
Ultrasonic Sensor – Diffuse Mode Sensor
11/07/2023
More results


Mô tả tương tự - 7580225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
GLV30-8-2000-2372 PF-GLV30-8-2000-2372 Datasheet
303Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD1400-R200-EP-IO-V3 PF-OBD1400-R200-EP-IO-V3 Datasheet
435Kb / 4P
Diffuse mode sensor
OBD1000-R101-2EP-IO-V31 PF-OBD1000-R101-2EP-IO-V31 Datasheet
487Kb / 4P
Diffuse mode sensor
OBD8000-R300-2P1-V1-L PF-OBD8000-R300-2P1-V1-L Datasheet
382Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD8000-R300-2PP-V1-L PF-OBD8000-R300-2PP-V1-L Datasheet
382Kb / 3P
Diffuse mode sensor
OBD200-18GM60-E5-IR-1C PF-OBD200-18GM60-E5-IR-1C Datasheet
892Kb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-08-29
OBD450-18GK40A-E0-V1 PF-OBD450-18GK40A-E0-V1 Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
OBD450-18GM40A-E0-V1 PF-OBD450-18GM40A-E0-V1 Datasheet
997Kb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
OBD500-18GM60-E5-V1-IR-1C PF-OBD500-18GM60-E5-V1-IR-1C Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-08-29
OBD600-18GM40-E0-V1 PF-OBD600-18GM40-E0-V1 Datasheet
1Mb / 4P
Diffuse mode sensor
2022-05-12
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com