công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S8ULC24-2 bảng dữ liệu (PDF) - SMC Diode Solutions Co. LTD

S8ULC24-2 Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD
tên linh kiện S8ULC24-2
tải về  S8ULC24-2 tải về
kích thước tập tin   303.06 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TVS ARRAY SERIES

S8ULC24-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
S8ULC24-2 Datasheet PDF - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện S8ULC24-2
tải về  S8ULC24-2 Click to download

kích thước tập tin   303.06 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện TVS ARRAY SERIES

S8ULC24-2 bảng dữ liệu (HTML) - SMC Diode Solutions Co. LTD


S8ULC24-2 Thông tin chi tiết sản phẩm

Protects 3.3, 5, 12, 15, 24, 36V Components
Unidirectional
Ultra Low Capacitance 3 pF
Provides Electrically Isolated Protection
500 W @ 8/20 us
Protects 2 Lines
SO-8 Packaging
“-A” is an AEC-Q101 qualified device
This is a Pb − Free Device
All SMC parts are traceable to the wafer lot
Additional testing can be offered upon request




Số phần tương tự - S8ULC24-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sangdest Microelectroni...
S8ULC24-2 SMC-S8ULC24-2 Datasheet
135Kb / 4P
SO-8
More results


Mô tả tương tự - S8ULC24-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sensitron
SMDA03C-G SENSITRON-SMDA03C-G Datasheet
103Kb / 3P
TVS ARRAY SERIES
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SL03 LUGUANG-SL03 Datasheet
152Kb / 2P
TVS Array Series
logo
Bourns Electronic Solut...
CDSOD323-T05C BOURNS-CDSOD323-T05C_13 Datasheet
255Kb / 4P
TVS Diode Array Series
CDNBS16-T03C BOURNS-CDNBS16-T03C_11 Datasheet
466Kb / 4P
TVS Diode Array Series
CDNBS08-T03C BOURNS-CDNBS08-T03C_12 Datasheet
333Kb / 4P
TVS Diode Array Series
CDSOT23-T03C BOURNS-CDSOT23-T03C_12 Datasheet
266Kb / 4P
TVS Diode Array Series
CDSOT236-DSL0312 BOURNS-CDSOT236-DSL0312 Datasheet
514Kb / 6P
TVS Diode Array Series
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDA0502C YEASHIN-YSDA0502C Datasheet
786Kb / 3P
TVS ARRAY
logo
Bourns Electronic Solut...
CDS0T23-T03C BOURNS-CDS0T23-T03C Datasheet
266Kb / 4P
TVS Diode Array Series
CDSOT23-T03-Q BOURNS-CDSOT23-T03-Q Datasheet
932Kb / 5P
TVS Diode Array Series
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com