công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1994128 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1994128 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1994128
tải về  1994128 tải về
kích thước tập tin   240.27 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ZFKDSA 1,5C-5,0-24 - PCB terminal block

1994128 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1994128 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1994128
tải về  1994128 Click to download

kích thước tập tin   240.27 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ZFKDSA 1,5C-5,0-24 - PCB terminal block

1994128 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1994128 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5
mm2, number of potentials: 24, number of rows: 1, number of positions per row: 24, product
range: ZFKDS(A) 1,5C, pitch: 5 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting:
Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
• Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Actuation shafts that are parallel and orthogonal to the conductor axis enable flexible PCB designs
• The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
• Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots




Số phần tương tự - 1994128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1994131 PHOENIX-1994131 Datasheet
244Kb / 9P
ZFKDSA 1,5C-5,0-26 - PCB terminal block
1994157 PHOENIX-1994157 Datasheet
447Kb / 12P
MKDSN 2,5/11-5,08 - PCB terminal block
More results


Mô tả tương tự - 1994128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1729292 PHOENIX-1729292 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0-12
1834384 PHOENIX-1834384 Datasheet
95Kb / 4P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 7
1933972 PHOENIX-1933972 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 4
1988451 PHOENIX-1988451 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 5
1988477 PHOENIX-1988477 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 8
1988574 PHOENIX-1988574 Datasheet
47Kb / 3P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0-10
1933969 PHOENIX-1933969 Datasheet
80Kb / 5P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 3
09/12/2020
1933985 PHOENIX-1933985 Datasheet
80Kb / 5P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 6
09/12/2020
1933998 PHOENIX-1933998 Datasheet
210Kb / 7P
PCB terminal block - ZFKDSA 1,5C-5,0- 2
Jan 10, 2023
1989188 PHOENIX-1989188 Datasheet
250Kb / 9P
ZFKDSA 1,5C-5,0-15 - PCB terminal block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com