công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS9909BCW bảng dữ liệu (PDF) - ML Accessories Limited. All rights reserved.

CS9909BCW Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
tên linh kiện CS9909BCW
tải về  CS9909BCW tải về
kích thước tập tin   234.45 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A 2G DP Switched Socket with Dual USB AC 12V DC 1.5A

CS9909BCW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CS9909BCW Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.

tên linh kiện CS9909BCW
tải về  CS9909BCW Click to download

kích thước tập tin   234.45 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A 2G DP Switched Socket with Dual USB AC 12V DC 1.5A

CS9909BCW bảng dữ liệu (HTML) - ML Accessories Limited. All rights reserved.


CS9909BCW Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
13A 2G DP Switched Socket with Dual USB A+C 12V DC 1.5A
[Max. 18W] - Brushed Chrome w/White Insert
ADDITIONAL FEATURES
Switches Voltage from standard 5V up to 12V Max. 20W output
with QC2.0 compliant devices




Số phần tương tự - CS9909BCW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ML Accessories Limited....
CS9909BCG KNIGHTSBRIDGE-CS9909BCG Datasheet
231Kb / 2P
13A 2G DP Switched Socket with Dual USB AC 12V DC 1.5A
08/04/2024
More results


Mô tả tương tự - CS9909BCW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT1162 ANALOGICTECH-AAT1162 Datasheet
629Kb / 16P
12V, 1.5A Step-Down DC/DC Converter
AAT1162 ANALOGICTECH-AAT1162_08 Datasheet
1Mb / 18P
12V, 1.5A Step-Down DC/DC Converter
logo
Molex Electronics Ltd.
1673730 MOLEX11-1673730 Datasheet
109Kb / 1P
Switched Socket
logo
Skyworks Solutions Inc.
AAT1162 SKYWORKS-AAT1162 Datasheet
2Mb / 19P
12V, 1.5A Step-Down DC/DC Converter
logo
SiGe Semiconductor, Inc...
AATIAN32 SIGE-AATIAN32 Datasheet
3Mb / 8P
12V,1.5A Step-Down DC/DC Converter
logo
Linear Technology
LTM4620A LINER-LTM4620A_15 Datasheet
716Kb / 40P
Dual 13A or Single 26A DC/DC Module Regulator
logo
Tripp Lite. All Rights ...
MTB3-DOCK-02 TRIPPLITE-MTB3-DOCK-02 Datasheet
186Kb / 5P
Thunderbolt 3 Dock, Dual Display - 4K 60 Hz, UHD, HDMI, DP, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB-A/C Hub, GbE
logo
List of Unclassifed Man...
MCDP6000 ETC1-MCDP6000 Datasheet
750Kb / 46P
USB Type-C DP Alt-Mode Switching Retimer
November 21st, 2018
logo
Kinetic Technologies.
MCDP5240 KINETIC-MCDP5240 Datasheet
261Kb / 5P
USB Type-C / DP1.4a Alt-Mode to DPWith USB Retimer
September 2020 - Revision 03b
MCDP6000 KINETIC-MCDP6000 Datasheet
215Kb / 5P
USB Type-C DP Alt-Mode Switching Retimer
June 2021 - Revision 03g
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com